Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ZPD1 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # ZPD1
Description  Silicon-Planar-Zener-Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

ZPD1 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  ZPD1 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor ZPD1 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
2) Tested with pulses t
p = 20 ms – Gemessen mit 20 ms-Impulsen
3) The ZPD 1 is a diode, operated in forward. The cathode, indicated by a ring, is to be connected to the negative pole.
Die ZPD 1 ist eine in Durchlaß betriebene Einzelchip-Diode.
Die durch den Ring gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.
210
28.02.2002
ZPD 1…ZPD 75 (0.5 W)
Silicon-Planar-Zener-Diodes
Silizium-Planar-Zener-Dioden
Maximum power dissipation
0.5 W
Maximale Verlustleistung
Nominal Z-voltage – Nominale Z-Spannung
1…75 V
Standard tolerance of Zener voltage
~ 5 % (E24)
Standard-Toleranz der Zener Spannung
Glass case
DO-35
Glasgehäuse
SOD-27
Weight approx. – Gewicht ca.
0.13 g
Dimensions / Maße in mm
Standard packaging taped in ammo pack
see page 16
Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
siehe Seite 16
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard.
Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.
Die Toleranz der Z-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen
Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics
Grenz- und Kennwerte
Power dissipation
T
A = 50
/CP
tot
0.5 W 1)
Verlustleistung
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
T
j
– 50...+175
/C
Storage temperature – Lagerungstemperatur
T
S
– 50...+175
/C
Thermal resistance junction to ambient air
R
thA
< 0.3 K/mW 1)
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite


Similar Part No. - ZPD1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diodes Incorporated
ZPD1 DIODES-ZPD1 Datasheet
63Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODE
DS21402 Rev. E-3
logo
General Semiconductor
ZPD1 GE-ZPD1 Datasheet
370Kb / 8P
ZENER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
ZPD1 DIOTEC-ZPD1 Datasheet
90Kb / 2P
Silicon Planar Zener Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
ZPD1 GOOD-ARK-ZPD1 Datasheet
414Kb / 9P
Zener Diodes
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
ZPD1 SEMTECH_ELEC-ZPD1 Datasheet
222Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results

Similar Description - ZPD1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Semtech Corporation
1N5221 SEMTECH-1N5221 Datasheet
296Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
ZMM1 GE-ZMM1 Datasheet
351Kb / 8P
Silicon Planar Zener Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
1N746 GOOD-ARK-1N746 Datasheet
33Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Chongqing Pingwei Enter...
BZV85C2V7 CHONGQING-BZV85C2V7 Datasheet
61Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX84B2V4 SEMTECH_ELEC-BZX84B2V4 Datasheet
228Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Zowie Technology Corpor...
MM3Z5221BH ZOWIE-MM3Z5221BH Datasheet
190Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
MM1Z2V0 HTSEMI-MM1Z2V0 Datasheet
236Kb / 4P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
MM3Z2V2B HTSEMI-MM3Z2V2B Datasheet
675Kb / 4P
Silicon Planar Zener Diodes
ZMM1 HTSEMI-ZMM1 Datasheet
1Mb / 8P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Continental Device Indi...
BZX85C2V7 CDIL-BZX85C2V7 Datasheet
108Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com