Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP2996 Datasheet(PDF) 13 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
Part # LP2996
Description  DDR Termination Regulator
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NSC [National Semiconductor (TI)]
Direct Link  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LP2996 Datasheet(HTML) 13 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LP2996 Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 14Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 15Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 16Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 17Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 18 page
background image
13
www.national.com/jpn/
代表的なアプリケーション回路 ( つづき)
FIGURE 7. SSTL-2 Implementation with higher voltage rails
DDR-II
アプリケーション
VDDQ端子と内部抵抗分圧回路は他の回路と切り離されています
ので、LP2996 を DDR-II メモリ・アプリケーションに適用すること
も可能です。 Figure 8、9 は推奨回路の実装例です。 出力特性
は「代表的な性能特性」のグラフに示されています。Figure 8 は
DDR-II アプリケーションの推奨回路構成です。出力段を 1.8V
レールに接続し、
AVIN 端子を3.3Vまたは5Vレールに接続します。
FIGURE 8. Recommended DDR-II Termination
1.8V レールを出力段に使用できない場合は、3.3V レールを接続
する案も考えられます。 VTT 出力電圧が低いため、熱損失の増
大によって最大接合部温度を超えないように注意が必要です。そ
のため、PVIN に公称 3.3V 以上の電圧レールを与えるのは推奨
されません。この構成の利点は、ソースとシンクで、最大連続電
流を大きくできることです。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com