Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP2996 Datasheet(PDF) 15 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
Part # LP2996
Description  DDR Termination Regulator
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NSC [National Semiconductor (TI)]
Direct Link  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LP2996 Datasheet(HTML) 15 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LP2996 Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 14Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 15Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 16Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 17Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 18Page - National Semiconductor (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 18 page
background image
15
www.national.com/jpn/
代表的なアプリケーション回路 ( つづき)
HSTL
アプリケーション
LP2996 は、VDDQ に 1.5V レールを接続するだけで、簡単に
HSTL アプリケーションに適用できます。ターミネーション抵抗に与
えられる VTTと VREF 電圧はおよそ 0.75V になります。 最適な性
能を得るために AVINとPVIN は 2.5Vレールに接続してください。
FIGURE 12. HSTL Application
QDR
アプリケーション
クワッド・データ・レート (QDR) アプリケーションは高いメモリ性能
を得るために複数のチャネルを使用します。そのためバス信号線
数が増え、ターミネーションに必要な電流レベルも大きくなります。
そこでターミネーションでは、複数チャネルの各チャネルごとに個別
の LP2996 を使用することを推奨します。基板レイアウトを単純化
でき、各レギュレータの内部消費電力も抑えられます。 各レギュ
レータから出力される個々の VREF 信号を各 DIMM バンクに与え
ます。チップセット用のリファレンス電圧は、局所的に抵抗分圧を
行うか、LP2996 のうちの 1 つから与えます。 VREF は VTT に追
従することが見込まれ、またデバイス間のばらつきは小さいため、
各 LP2996 のリファレンス電圧の差はわずかです。
出力コンデンサの選択
LP2996を SSTL-2 I/O 信号のターミネーション用に使用したアプリ
ケーションでは、Figure 13 に示す代表的アプリケーション回路を
適用可能です。
FIGURE 13. Typical SSTL-2 Application Circuit
この回路は、最小の基板面積と最小の部品点数でターミネーショ
ン回路を実現しています。 選択すべきコンデンサの容量は、ター
ミネーションする信号線数と最大負荷電流に依存して異なります
が、VTT が長い配線で分配されているマザーボードやアプリケー
ションでは、複数のバルク・コンデンサを使用し、さらに高周波デ
カップリング・コンデンサを追加することが望まれます。次の Figure
14 に、2 個のバルク出力コンデンサを、最適な位置である VTT
層の両端に配置した回路例を示します。ESR が小さくかつコスト
が低い大容量アルミ電解コンデンサを使用しています。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com