Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP2996MR Datasheet(PDF) 12 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor. Click here to check the latest version.
Part # LP2996MR
Description  DDR Termination Regulator
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NSC [National Semiconductor (TI)]
Direct Link  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LP2996MR Datasheet(HTML) 12 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LP2996MR Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 14Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 15Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 16Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 18 page
background image
12
www.national.com/jpn/
代表的なアプリケーション回路
LP2996 が構成上とり得るオプションを示すために、さまざまなアプ
リケーション回路を Figure 5 ∼ 14 に示します。 個々の回路の性
能は、このデータシートの前半にある「代表的な性能特性」の
グラフに、AVIN と PVIN の電圧によって最大出力電流がどのよう
に影響を受けるかが示されています。
SSTL-2
アプリケーション
SSTL-2 ターミネーション方式の実装をするアプリケーションでは、
すべての入力レールを 2.5V レールに接続することを推奨します。
消費電力、部品点数、部品選択のトレードオフで最適となるから
です。 回路例を Figure 5 に示します。
FIGURE 5. Recommended SSTL-2 Implementation
消費電力または効率が設計上の大きな課題となっている場合は、
LP2996 を分割電源で動作させます。出力段 (PVIN) は 1.8V 程
度の低電圧で動作させ、アナログ回路 (AVIN) には 2.5V、3.3V、
または 5V といった高電圧を与えます。このようにすると、VTT か
ら電流が供給されたときでも内部消費電力を小さくできます。この
回路の問題点は低電圧動作により最大連続電流が小さくなるこ
とですが、SSTL-2 アプリケーションのあらゆるマザーボードでは充
分です。 出力コンデンサを大きくすると、大きな負荷電流遷移に
対応できる時間を長くできます。
FIGURE 6. Lower Power Dissipation SSTL-2 Implementation
SSTL-2 アプリケーションの第 3 のオプションは、1.8V 電源レール
がなく、かつ 2.5V を使用するのが望ましくない状態で、LP2996
の PVIN を 3.3V レールに接続した場合です。 AVIN は PVIN より
低くはできないため、この場合 AVIN は、3.3V または 5V レール
に限られます。この構成では放熱が大きくなる反面、最大連続出
力電流が得られます。 LP2996 が接合部温度を最大定格を超え
てしまう大電流レベルの状況にならないように注意が必要です。
このようなリスクがあるため、出力段に公称 3.3V よりも高い電圧を
与えることは推奨されません。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com