Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP2996MR Datasheet(PDF) 16 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor. Click here to check the latest version.
Part # LP2996MR
Description  DDR Termination Regulator
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NSC [National Semiconductor (TI)]
Direct Link  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LP2996MR Datasheet(HTML) 16 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LP2996MR Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 14Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 15Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 16Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 17Page - National Semiconductor (TI) LP2996MR Datasheet HTML 18Page - National Semiconductor (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 18 page
background image
16
www.national.com/jpn/
代表的なアプリケーション回路 ( つづき)
FIGURE 14. Typical SSTL-2 Application Circuit for Motherboards
一般の PC アプリケーションでは、モジュールに実装された DDR-
SDRAM DIMM によって長いインターコネクトが生じるため、多数
のデカップリングが必要です。そのため、通常 1000μF の容量範
囲のアルミ電解コンデンサをバルク・コンデンサとして使用します。
PCB
設計に関する考慮
1. パワー・レールの入力コンデンサは、可能な限り PVIN 端子の
近くに配置してください。
2. VSENSE 端子には、VTTターミネーションされるバスのレギュレー
ションが必要な点に接続してください。マザーボード・アプリケー
ションではターミネーション・バスの中点が理想的です。
3. VDDQ 入力は、DIMM またはチップセットの VDDQ 電源に対し
てリモート・センスとなるように接続します。 内部リファレンス電
圧を最も精度高く生成できるようになります。
4. 熱特性を改善するには、パッケージからの放熱量を増やすため
に表面層の銅箔を大きくしてください。グラウンド配線と内部グ
ラウンド・プレーンを接続する多数のビアも放熱を助けます。さ
らに、製造基準として許容されるのであれば、ビアはパッケー
ジ下部にも配置してください。
5. VSENSE 信号の配線設計では、スイッチングする I/O 信号から
ノイズを拾わないように注意が必要です。 VSENSE 端子の近く
に 0.1μF セラミック・コンデンサを置くと、好ましくない高周波信
号をフィルタリングできます。 VSENSE 配線が長い場合、とくに
検討を要します。
6. VREFにはレギュレーション性能の改善のため、0.1μF∼0.01μF
のセラミック・コンデンサを接続してノイズをバイパスしてくださ
い。コンデンサは VREF 端子の可能な限り近くに配置してくだ
さい。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com