Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP2996LQX Datasheet(PDF) 3 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
Part # LP2996LQX
Description  DDR Termination Regulator
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NSC [National Semiconductor (TI)]
Direct Link  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LP2996LQX Datasheet(HTML) 3 Page - National Semiconductor (TI)

  LP2996LQX Datasheet HTML 1Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQX Datasheet HTML 2Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQX Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQX Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQX Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQX Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQX Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQX Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) LP2996LQX Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 18 page
background image
3
www.national.com/jpn/
絶対最大定格 (Note 1)
本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照下さい。
動作定格
電気的特性
標準字体で記載された仕様は TJ = 25 ℃の場合であり、太字で記載されたリミット値は「動作温度範囲」 (TJ = 0°
C ∼+ 125°
C) に適
用されます (Note 4)。 特記のない限り、AVIN = PVIN = 2.5V、VDDQ = 2.5V です (Note 5)。
GND 基準の PVIN、AVIN、VDDQ 各電圧
− 0.3V ∼+ 6V
保存温度範囲
− 65 ℃∼+ 150 ℃
接合部温度
150 ℃
SO-8 熱抵抗 (θJA)151 ℃ /W
PSOP-8 熱抵抗 (θJA)43 ℃ /W
LLP-16 熱抵抗 (θJA)51 ℃ /W
リード温度 ( ハンダ付け、10 秒間 )260 ℃
ESD 耐圧 (Note 2)
1kV
接合部温度範囲 (Note 3)
0 ℃∼+ 125 ℃
GND 基準の AVIN 電圧
2.2V ∼ 5.5V
PVIN 電源電圧
0 ∼ AVIN
SD 入力電圧
0 ∼ AVIN



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com