Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

BY4 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # BY4
Description  Standard Recovery High Voltage Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

BY4 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  BY4 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor BY4 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
BY4 ... BY16
BY4 ... BY16
Standard Recovery High Voltage Rectifier Diodes
Hochspannungsgleichrichter mit Standard-Sperrverzug
IFAV = 0.3 ... 1 A
VF
< 4 ... 15 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 4 ... 16 kV
IFSM = 30 A
trr
~ 1500 ns
Version 2016-03-18
Ø 7.3 x 22
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
High voltage rectification
at 50/60 Hz
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Hochspannungsgleichrichtung
bei 50/60 Hz
Standardausführung 1)
Features
VRRM up to 16 kV
High creepage and clearance
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
VRRM bis zu 16 kV
Große Luft- und Kriechstrecken
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
1000 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
1.9 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = N/A
Marking:
One green ring denotes “cathode” and “High Voltage Rectifier”
The type numbers are noted only on the label on the reel
Kennzeichnung:
Ein grüner Ring kennzeichnet “Kathode” und “Hochspannungsgleichrichter”
Die Typenbezeichnungen sind nur auf dem Rollenaufkleber vermerkt
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Period. Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
Max. forward current
Dauergrenzstrom
IFAV [A] 3)
BY4
4000
4000
1.0
BY6
6000
6000
1.0
BY8
8000
8000
0.5
BY12
12000
12000
0.5
BY16
16000
16000
0.3
Peak forward surge current (half sine-wave) – Stoßstrom (Sinus-Halbw.) 50 Hz
TA = 25°C
IFSM
30 A
Rating for fusing, t < 10 ms – Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
4.5 A2s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
Characteristics
Kennwerte
Leakage Current
Sperrstrom
Tj = 25°C
Tj = 100°C
VR = VRRM
VR = VRRM
IR
IR
< 1 µA
< 25 µA
Thermal resistance junction to ambient – Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung
RthA
< 25 K/W 3)
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Valid, if leads are kept at ambient temperature TA = 50°C at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur TA = 50°C gehalten werden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS
7.3±0.3
Ø 1.2
±0.05


Similar Part No. - BY4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
BY4 DIOTEC-BY4 Datasheet
110Kb / 1P
High Voltage Si-Rectifiers
BY4 DIOTEC-BY4 Datasheet
188Kb / 2P
Silicon Rectifiers
logo
Semikron International
BY4 SEMIKRON-BY4 Datasheet
51Kb / 2P
High voltage silicon rectifier diodes
logo
Diotec Semiconductor
BY4 DIOTEC-BY4 Datasheet
45Kb / 1P
High Voltage Si-Rectifiers
BY4 DIOTEC-BY4 Datasheet
98Kb / 2P
High Voltage Silicon Rectifier Diodes
More results

Similar Description - BY4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
High Voltage Power Solu...
CS4309G600 HVPSI-CS4309G600 Datasheet
161Kb / 2P
Standard Recovery High Voltage Diodes
logo
Diotec Semiconductor
P2000A DIOTEC-P2000A_15 Datasheet
138Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
P2000ATL DIOTEC-P2000ATL_15 Datasheet
138Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
P2500A DIOTEC-P2500A_15 Datasheet
138Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
PX1500A DIOTEC-PX1500A_15 Datasheet
140Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
BYW27-50 DIOTEC-BYW27-50 Datasheet
136Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BY2000 SUNMATE-BY2000 Datasheet
551Kb / 2P
STANDARD RECOVERY RECTIFIER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
SI-A1125 DIOTEC-SI-A1125_18 Datasheet
186Kb / 2P
Standard Recovery High Voltage Rectifier Diodes
SI-E8000 DIOTEC-SI-E8000_17 Datasheet
241Kb / 2P
Standard Recovery High Voltage Rectifier Diodes
1N4001 DIOTEC-1N4001_1 Datasheet
142Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com