Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DF20NA80F1 Datasheet(PDF) 2 Page - SanRex Corporation

Part # DF20NA80F1
Description  DIODE MODULE
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANREX [SanRex Corporation]
Direct Link  http://www.sanrex.com
Logo SANREX - SanRex Corporation

DF20NA80F1 Datasheet(HTML) 2 Page - SanRex Corporation

  DF20NA80F1 Datasheet HTML 1Page - SanRex Corporation DF20NA80F1 Datasheet HTML 2Page - SanRex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
DF20NA80F1/160F1
1.0
Forward Voltage Drop(V)
順電圧降下 VF(V)
1.0
1.5
0.5
2.0
10.0
100.0
順
電
流
IF
(A)
Tj=25℃
  Max.
Maximum Forward Characteristics
順方向電圧降下
Output Current(A)
出力電流 ID(A)
0
25
20
15
10
5
10
20
30
40
50
60
Three Phase
三相全波
0
Output Current vs. Power Dissipation
最大電力損失特性
電
力
損
失
(W)
Pav
Output Current vs. Allowable Case Temperature
出力電流対最大許容ケース温度
Output Current(A)
出力電流(A)
5
10
15
20
25
0
最
大
許
容
ケ
ー
ス
温
度
(℃)
Three Phase
三相全波
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Time(Cycles)
通電時間(サイクル数)
10
1
100
サ
ー
ジ
順
電
流
︵
波
高
値
︶
(A)
60Hz
50Hz
Tj=25℃ Start
Per One Element
単位エレメント当り
Surge Forward Current Rating(Non-Repetitive)
サージ順電流耐量〈非繰り返し〉
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Time(s)
時間(s)
1.0E−02
1.0E−01
1.0E+00
1.0E+01
Junction to Case
接続部−ケース間
per one Module
モジュール当たり
Maximum
最大値
Transient Thermal Impedance
過渡熱インピーダンス特性
0.1
1
0.01
過
渡
熱
イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス
︵
℃
/
W
︶
θj-c



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com