Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SMT-R010-1.0 Datasheet(PDF) 1 Page - RHOPOINT COMPONENTS

Part # SMT-R010-1.0
Description  Precision Resistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RHOPOINT [RHOPOINT COMPONENTS]
Direct Link  http://www.rhopointcomponents.com
Logo RHOPOINT - RHOPOINT COMPONENTS

SMT-R010-1.0 Datasheet(HTML) 1 Page - RHOPOINT COMPONENTS

  SMT-R010-1.0 Datasheet HTML 1Page - RHOPOINT COMPONENTS SMT-R010-1.0 Datasheet HTML 2Page - RHOPOINT COMPONENTS SMT-R010-1.0 Datasheet HTML 3Page - RHOPOINT COMPONENTS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Precision Resistors
Typ / type SMT
RHOPOINT COMPONENTS LTD
Holland Road, Hurst Green, Oxted, Surrey, RH8 9AX, ENGLAND
Tel: +44/01883 717988, Fax: +44/01883 712938, Email: sales@rhopointcomponents.com Website: www.rhopointcomponents.com
Ausgabe / Issue : 15/04/2002
SMT-1 / 3
Technische Änderungen vorbehalten - technical modifications reserved
Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes von
MANGANIN-Widerständen
temperature dependence of the electrical resistance of
MANGANIN-resistors
-40
-20
20
40
60
80
100
120
T [oC]
-1
-0.5
0.5
1
∆R/R
20 [%]
Merkmale / features
3 Watt Dauerleistung
3 Watt permanent power
Dauerströme bis 24 A ( 5mOhm )
constant current up to 24 Amps ( 5 mOhm )
sehr kleine Bauform (2817)
extremly small size (2817)
sehr gute Langzeitstabilität
excellent long term stability
sehr hohe Pulsbelastbarkeit
high pulse power rating
Bauteilmontage: Reflow -,Welle und IR-Löten
mounting: reflow, dip - or wave and infrared
soldering
Applikationen / application
Meßwiderstand für Leistungshybride
current sensor for power hybrid applications
Steuergeräte in der Automobiltechnik
controll systems for the automotive market
Leistungsmodule / power modules
Frequenzumrichter / frequency converters
Schaltnetzteile / switch mode power supplies
Lastminderungskurve
power derating curve
Lastminderungskurve
0
0,25
0,5
0,75
1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Kontaktstellentemperatur T
K / [°C]
terminal temperature T
K /[°C]
P/P
Nom
Bestellbezeichnung / ordering code
SMT-R010-1.0
Typ
Type
Widerstandswert
Resistance value
Toleranz
tolerance
SMT
10 mOhm
1.0%
Technische Daten / technical data
Widerstandswerte
resistance values
5mOhm – 1Ohm
(< 5 mOhm in Vorbereitung )
5mOhm – 1Ohm
(< 5 mOhm under development)
Toleranz
tolerance
0,5%, 1%, 2%, 5%
Temperaturkoeffizient
(R>8mOhm)
temperature coefficient
(R>8 mOhm)
< ±50 ppm/K ( 20 °Cbis 60 °C) *
< ±50 ppm/K ( 20 °Cto 60 °C)*
Temperaturbereich
applicable temperature range
-55 °C bis +135 °C-55 °C to +135 °C
Belastbarkeit
load capacity
3 Watt
Innerer Wärmewiderstand
( Folie / Kontakte )
internal heat resistance
( foil / terminals )
Rthi < 13 K/W
Isolationsspannung
dielectric withstanding voltage
200 V
Induktivität ( R = 10mOhm )
inductance ( R = 10 mOhm )
< 10 nH
Stabilität unter Nennlast
( Kontaktstellentemp. = 95 °C)
tability ( nominal load )
( Terminal temperature = 95 °C)
Abweichung < 0.5 % nach 2000 h
Deviation < 0.5 % after 2000 h


Similar Part No. - SMT-R010-1.0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Isabellenhütte Heu...
SMT-R010-1.0 ISABELLENHUETTE-SMT-R010-1.0 Datasheet
1Mb / 5P
Precision resistors
More results

Similar Description - SMT-R010-1.0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Welwyn Components Limit...
3812-10TGI WELWYN-3812-10TGI Datasheet
391Kb / 2P
Precision Resistors Precision Resistors
logo
RHOPOINT COMPONENTS
A-H2 RHOPOINT-A-H2 Datasheet
68Kb / 2P
Precision Resistors
SMH-B-R010-1.0 RHOPOINT-SMH-B-R010-1.0 Datasheet
139Kb / 3P
Precision Resistors
logo
Isabellenhütte Heu...
BVB ISABELLENHUETTE-BVB Datasheet
1Mb / 4P
PRECISION RESISTORS
BVH ISABELLENHUETTE-BVH Datasheet
504Kb / 4P
Precision resistors
CMK ISABELLENHUETTE-CMK Datasheet
1Mb / 4P
Precision resistors
CMS ISABELLENHUETTE-CMS Datasheet
1Mb / 4P
Precision resistors
BVT ISABELLENHUETTE-BVT Datasheet
725Kb / 4P
Precision resistors
SMT ISABELLENHUETTE-SMT Datasheet
1Mb / 5P
Precision resistors
VLK ISABELLENHUETTE-VLK Datasheet
802Kb / 4P
PRECISION RESISTORS
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com