Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STM32F401RB Datasheet(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

Part # STM32F401RB
Description  ARM Cortex-M4 32b MCUFPU, 105 DMIPS, 256KB Flash/64KB RAM, 11 TIMs, 1 ADC, 11 comm. interfaces
PDF  135 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F401RB Datasheet(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F401RB Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM32F401RB Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32F401RB Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32F401RB Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32F401RB Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32F401RB Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32F401RB Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32F401RB Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32F401RB Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 135 page
background image
DocID024738 Rev 6
6/135
STM32F401xB STM32F401xC
List of tables
6
Table 42.
PLLI2S (audio PLL) characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Table 43.
SSCG parameters constraint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Table 44.
Flash memory characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Table 45.
Flash memory programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Table 46.
Flash memory programming with VPP voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Table 47.
Flash memory endurance and data retention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Table 48.
EMS characteristics for LQFP100 package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Table 49.
EMI characteristics for WLCSP49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Table 50.
EMI characteristics for LQFP100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Table 51.
ESD absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Table 52.
Electrical sensitivities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Table 53.
I/O current injection susceptibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Table 54.
I/O static characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Table 55.
Output voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Table 56.
I/O AC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Table 57.
NRST pin characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Table 58.
TIMx characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Table 59.
I2C characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Table 60.
SCL frequency (fPCLK1= 42 MHz, VDD = VDD_I2C = 3.3 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Table 61.
SPI dynamic characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Table 62.
I2S dynamic characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Table 63.
USB OTG FS startup time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Table 64.
USB OTG FS DC electrical characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Table 65.
USB OTG FS electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Table 66.
ADC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Table 67.
ADC accuracy at fADC = 18 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Table 68.
ADC accuracy at fADC = 30 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Table 69.
ADC accuracy at fADC = 36 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Table 70.
ADC dynamic accuracy at fADC = 18 MHz - limited test conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Table 71.
ADC dynamic accuracy at fADC = 36 MHz - limited test conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Table 72.
Temperature sensor characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Table 73.
Temperature sensor calibration values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Table 74.
VBAT monitoring characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Table 75.
Embedded internal reference voltage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Table 76.
Internal reference voltage calibration values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Table 77.
Dynamic characteristics: SD / MMC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Table 78.
RTC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Table 79.
WLCSP49 - 49-ball, 2.965 x 2.965 mm, 0.4 mm pitch wafer level chip scale
package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Table 80.
WLCSP49 recommended PCB design rules (0.4 mm pitch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Table 81.
UFQFPN48 - 48-lead, 7 x 7 mm, 0.5 mm pitch, ultra thin fine pitch
quad flat package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Table 82.
LQFP64 - 64-pin, 10 x 10 mm, 64-pin low-profile quad flat package mechanical data. . . 121
Table 83.
LQPF100- 100-pin, 14 x 14 mm, 100-pin low-profile quad flat package mechanical data 124
Table 84.
UFBGA100 - 100-ball, 7 x 7 mm, 0.50 mm pitch, ultra fine pitch ball grid array
package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Table 85.
UFBGA100 recommended PCB design rules (0.5 mm pitch BGA) . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Table 86.
Package thermal characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Table 87.
Ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Table 88.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com