Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LEATBN7WM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LEATBN7WM
Description  compact lightsource in SMT technology with glass window on top
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LEATBN7WM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LEATBN7WM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LEATBN7WM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LEATBN7WM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LEATBN7WM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LEATBN7WM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LEATBN7WM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LEATBN7WM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LEATBN7WM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LEATBN7WM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2015-11-25
2
Version 2.1 (not for new design)
LE ATB N7WM
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe
Seite 5 für nähere
Informationen).
Es
wird
nur
eine
einzige
Helligkeitsgruppe
pro
Gurt
geliefert. Z.B.:
LE ATB N7WM-JXKX
-CE bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen -JX, -JY, -JZ oder -KX enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LE ATB N7WM-JXKX
-CE bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen
C, D oder E enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LE ATB N7WM-JXKX
-CE
means that only one group -JX, -JY, -JZ or -KX will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on
any one reel. E.g. LE ATB N7WM-JXKX
-CE means that only 1 wavelength groups C, D, or E will be shippable. In order to ensure
availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtfluss
1) 2) Seite 21
Luminous Flux
1) 2) page 21
I
F = 350 mA
Φ
V (lm)
Strahlungs-
leistung
) 2) Seite 21
Radiant Flux
1) 2) page 21
I
F = 350 mA
Φ
e (mW)
Bestellnummer
Ordering Code
min.
max.
min.
max.
LE ATB N7WM
amber
true green
33
52
52
82
Q65111A0733
blue
250
400



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com