Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LEBQ9WN Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LEBQ9WN
Description  Bestellinformation
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LEBQ9WN Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LEBQ9WN Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LEBQ9WN Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LEBQ9WN Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LEBQ9WN Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LEBQ9WN Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LEBQ9WN Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LEBQ9WN Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LEBQ9WN Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LEBQ9WN Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
Version 3.0
LE B Q9WN
2014-04-25
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Dominant Wavelength Groups 2) page 20
Dominant Wellenlängengruppen 2) Seite 20
Group
Radiant Power 1) page 20
Radiant Power 1) page 20
Gruppe
Strahlungsleistung
1) Seite 20
Strahlungsleistung
1) Seite 20
(min.) Φ
E [mW]
(max.) Φ
E [mW]
4U
630
710
1V
710
800
2V
800
900
3V
900
1000
4V
1000
1120
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or
a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups
cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere
Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne
Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
blue
Gruppe
(min.) λ
dom
[nm]
(max.) λ
dom
[nm]
2
454
458
3
458
462
4
462
466
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com