Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TH63 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # TH63
Description  CONTAORE MINIATURIZZATO
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

TH63 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  TH63 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers TH63 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
699
CONTAORE
MINIATURIZZATO
TH63·TH64
24
.945
48
1.890
57.5
2.264
TH64 (con reset)
mm
TH63 (senza reset)
1. Formato compatto 48
×× 24 mm
2. Contaore dotati di pulsante di reset
3. Ampia scala di misurazioni da 0.1 ore a 99999.9
ore (TH63) e da 0.1 ore a 9999.9 (TH64).
4. Terminale ad innesto rapido 187.
5. Motore sincronizzato compatto 50 / 60Hz
ad alta affidabilità.
6. Indicatore rotativo per il controllo del funzionamento.
7. Omologazione CE
Tutti i modelli sono conformi alla direttiva EMC
(EN50081-2/EN50082-2) e alla direttiva low-voltage
(VDE0435/Part 2021).
APPLICAZIONI TIPICHE
Manutenzione macchinari, industria alimentare.
CARATTERISTICHE
Tensione nominale
12V AC, 24V AC, 48V AC, da 115 a 120V AC, 220V AC
Tensione di esercizio
da 85 a 115% della tensione nominale
Frequenza nominale
50/60 Hz (selezionabili tramite interruttore)
Scale dei tempi
da 0 a 99999.9 ore (Serie TH63)
da 0 a 9999.9 ore (Serie TH64)
Tempo minimo visualizzazione
0.1 ora (6 min)
Assorbimento nominale
Circa 1.5 W
Resistenza di isolamento iniziale (a 500 V DC)
Min. 100 M
Ω tra terminali e contenitore
Tensione di breakdown
2,000 Vrms tra terminali e contenitore
Massimo aumento temperatura
55°C
Resistenza alle vibrazioni Funzionale
da 10 a 55 Hz: 1 ciclo min. doppia ampiezza di 0.5 mm (10 min. sui 3 assi)
Resistenza agli urti
Funzionale
Min 98 m/s2 {10 G} (4 volte sui 3 assi)
Distruttiva
Min 980 m/s2 {100 G} (5 volte sui 3 assi)
Temperatura ambiete
da –10 a +50°C
Umidità ambiente
Max. 85% RH
Peso
Circa 80 g
Note) 1. Disponibile solo con pannellino color argento
2. Certificato UL/CSA
MODELLI DISPONIBILI
Tensione di
es. nominale
Codice
Massimo cons.
di potenza
Campo di
conteggio
Tipi TH63
(senza reset)
Tipi TH64
(con reset)
TH633
TH634
TH635
TH637
TH638
TH643
TH644
TH645
TH647
TH648
12 V AC
24 V AC
48 V AC
da 115 a 120 V AC
220 V AC
12 V AC
24 V AC
48 V AC
da 115 a 120 V AC
220 V AC
Apross.
1,5W
Apross.
1,5W
da 0 a
99999,9
ore
da 0 a
9999,9
ore


Similar Part No. - TH63

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
TH6503 ETC-TH6503 Datasheet
342Kb / 24P
USB Low-Speed Interface
logo
Topstek Inc.
TH6A TOPSTEK-TH6A Datasheet
131Kb / 3P
Topstek Current Transducer
TH6A-B12 TOPSTEK-TH6A-B12 Datasheet
131Kb / 3P
Topstek Current Transducer
logo
Connor-Winfield Corpora...
TH6C-020.0M CONNOR-WINFIELD-TH6C-020.0M Datasheet
192Kb / 4P
High Precision TCXO / VCTCXO
TH6E-020.0M CONNOR-WINFIELD-TH6E-020.0M Datasheet
192Kb / 4P
High Precision TCXO / VCTCXO
More results

Similar Description - TH63

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Nais(Matsushita Electri...
TH40 NAIS-TH40 Datasheet
42Kb / 2P
CONTAORE MISURA DIN 48
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com