Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TH63 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # TH63
Description  CONTAORE MINIATURIZZATO
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

TH63 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  TH63 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers TH63 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
700
DIMENSIONI
Tolleranza: ±0.5 mm
Pulsante di reset
(solo per il tipo TH64)
Indicatore rotativo
Selettore Hz
Terminale a
innesto rapido n.187
HOUR METER
24
48
4.5
53
66
Molla di montaggio
(inclusa)
Per pannello con spessore da
5 a 9 mm
Panello (spessore da 1 a 5 mm)
Max R0.5
45
+0.6
0
22.2
+0.3
0
SCHEMI
DI COLLEGAMENTO
DIMENSIONI DI FORATURA PANNELLO
mm
M
MONTAGGIO
1. Eseguire una foratura nel pannello di
22.2
× 45
mm.
2. Spingere la molla di montaggio sul
retro del contaore e inserire il contaore
nel foro del pannello (non c’è bisogno
di staccare la molla di montagigo dal
contaore). Se il pannello ha uno spes-
sore da 5 a 9mm, muovere la molla di
montaggio nell’altro foro nella parte
posteriore del contaore.
+0.6
0
+0.6
0
3. Spingere la molla sul davanti del con-
taore per fissare il contaore al pannel-
lo.
4. Cablare il connettore a innesto rapido
forniti e collegare il contaore.
Assicurarsi di utilizzare le coperture
isolanti fornite per coprire i connettori.
Allentare
Fissare
TH63·TH64
Alimentazione



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com