Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

M68AW128ML55ZB6T Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # M68AW128ML55ZB6T
Description  2 Mbit (128K x16) 3.0V Asynchronous SRAM
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M68AW128ML55ZB6T Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  M68AW128ML55ZB6T Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M68AW128ML55ZB6T Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M68AW128ML55ZB6T Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M68AW128ML55ZB6T Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M68AW128ML55ZB6T Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M68AW128ML55ZB6T Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M68AW128ML55ZB6T Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M68AW128ML55ZB6T Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M68AW128ML55ZB6T Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
M68AW128M
2/22
TABLE OF CONTENTS
FEATURES SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Figure 1. Packages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SUMMARY DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Figure 2. Logic Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Table 1. Signal Names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Figure 3. TSOP Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Figure 4. TFBGA Connections (Top view through package) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 5. Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Read Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Write Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Table 2. Operating Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
MAXIMUM RATING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Table 3. Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DC AND AC PARAMETERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Table 4. Operating and AC Measurement Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 6. AC Measurement I/O Waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 7. AC Measurement Load Circuit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Table 5. Capacitance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 6. DC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 8. Address Controlled, Read Mode AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 9. Chip Enable or Output Enable Controlled, Read Mode AC Waveforms.. . . . . . . . . . . . . 12
Figure 10.Chip Enable or UB/LB Controlled, Standby Mode AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 7. Read and Standby Mode AC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 11.Write Enable Controlled, Write AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 12.Chip Enable Controlled, Write AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 13.UB/LB Controlled, Write AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 8. Write Mode AC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 14.Low VCC Data Retention AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 9. Low VCC Data Retention Characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
PACKAGE MECHANICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 15.TSOP44 Type II - 44 lead Plastic Thin Small Outline Type II, Package Outline . . . . . . . 18
Table 10. TSOP 44 Type II - 44 lead Plastic Thin Small Outline Type II, Package Mechanical
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 16.TFBGA48 6x8mm - 6x8 Active Ball Array, 0.75mm pitch, Bottom View Package
Outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Table 11. TFBGA48 6x8mm - 6x8 Active Ball Array, 0.75mm pitch, Package Mechanical Data . . 19



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com