Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ADC812 Datasheet(PDF) 21 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # ADC812
Description  Analog to Digital Converter 8 canali 12 bits
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

ADC812 Datasheet(HTML) 21 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button ADC812 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 36 page
background image
ITALIAN TECHNOLOGY
grifo®
Pagina 15
ADC 812
Rel. 3.00
JUMPER
Esiste a bordo della ADC 812 un jumper, con cui é possibile effettuare alcune selezioni che
riguardano il modo di funzionamento della stessa. Di seguito ne é riportata l'ubicazione e la sua
funzione nelle varie modalità di connessione.
FIGURA 10: TABELLA JUMPER
Per riconoscere tali connessioni sulla scheda si faccia riferimento alla serigrafia della stessa o alle
figura 2 di questo manuale, dove viene riportata la numerazione dei pin del jumper, che coincide con
quella utilizzata nella precedente descrizione. Per l’individuazione del jumper a bordo scheda, si
utilizzi invece la figura 5.
Nella tabella di figura 10 l'* indica la connessione di default, ovvero quella impostata al termine della
fase di collaudo, con cui la scheda viene fornita.
ALIMENTAZIONE
La ADC 812 dispone di un'efficiente circuiteria che si presta a risolvere in modo comodo ed efficace
il problema dell'alimentazione della scheda, in qualsiasi condizione di utilizzo. Di seguito vengono
riportate le tensioni necessarie per il corretto funzionamento:
+5 Vdc:
Fornisce alimentazione a tutte le sezioni della scheda; deve essere di +5 Vcc
±5% e deve
essere fornita tramite gli appositi pin del connettore CN1 (ABACO® I/O BUS).
A bordo scheda sono presenti delle circuiterie che che si occupano di fornire le tensioni necessarie
partendo dall'unica tensione di alimentazione descritta.
Da notare che nei precedenti paragrafi compare l'indicazione AGND relativa al segnale di
riferimento delle sezioni analogiche. Tale segnale é fisicamente collegato alla linea di massa della
scheda, e quindi anche al riferimento della tensione di alimentazione, tramite una connessione a stella
che tende a minimizzare il rumore e le interferenze tra le varie sezioni.
JUMPERS
CONNESSIONE
UTILIZZO
DEF.
J1
non connesso
Interrupt della sezione A/D converter non
collegato ad ABACO® I/O BUS.
*
posizione 1-2
Interrupt della sezione A/D converter collegato a
segnale /INT BUS dell'ABACO® I/O BUS.
posizione 2-3
Interrupt della sezione A/D converter collegato a
segnale /NMI BUS dell'ABACO® I/O BUS.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com