Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ADC812 Datasheet(PDF) 13 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # ADC812
Description  Analog to Digital Converter 8 canali 12 bits
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

ADC812 Datasheet(HTML) 13 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button ADC812 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 36 page
background image
ITALIAN TECHNOLOGY
grifo®
Pagina 7
ADC 812
Rel. 3.00
CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE GENERALI
Tipo di BUS:
ABACO® I/O BUS
Numero linee di I/O:
8 ingressi analogici
Numero byte di indirizzamento:
256
Numero byte occupati:
2
Periferiche di bordo:
DAS MAX 197
Oscillatore di bordo:
8 MHz
Frequenza di lavolo:
2 MHz
Tempo di conversione:
11
µsec, per canale
Risoluzione:
12 bit
(modalità unipolare)
11 + segno (modalità bipolare)
Errore massimo di linearità:
±1 LSB
(*)
Errore massimo di offset:
±1 LSB
(*)
Errore sull’ingresso differenziale:
±1 LSB
(*)
CARATTERISTICHE FISICHE
Dimensioni (L x A x P):
100 x 50 x 30 mm (senza contenitore)
110 x 60 x 65 mm (con contenitore per guide DIN)
Peso:
85 g
Connettori:
CN1: 26 vie a scatolino verticale M
CN2: 8 vie morsettiera a rapida estrazione
CN3: 8 vie morsettiera a rapida estrazione
Range di temperatura:
da 0 a 50 gradi Centigradi
Umidità relativa:
20% fino a 90% (senza condensa)
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione di alimentazione:
+5 Vcc (
±5%)
Corrente assorbita:
80 mA
Segnali analogici in tensione:
Settabile da software, per ogni canale nel range:
0
÷5 V, 0÷10 V, ±5 V o ±10 V
Segnali analogici in corrente:
0
÷20 mA o 4÷20 mA con modulo opzionale di conversione
Impedenza d’ingresso:
21 K
Ω
(modalità unipolare)
16 K
Ω
(modalità bipolare)
Frequenza taglio filtro d'ingresso: 1 MHz
(*)
I valori sono riferiti ad una temperatura di lavoro di +25
°C.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com