Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

JC201DC Datasheet(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # JC201DC
Description  AC Solid State Relay
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

JC201DC Datasheet(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  JC201DC Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers JC201DC Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers JC201DC Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers JC201DC Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers JC201DC Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers JC201DC Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
180
http://www.jelsystem.co.jp
E-mail:ssr@jelsystem.co.jp
※本カタログの掲載内容については改良等の為変更する場合があります。ご使用に際しては、納入仕様書等でご確認ください。
※不明な点は弊社までお問い合わせください。
JC201DN, JC201DC
項目
記 号
JC201DN/JC201DC
単位
Item
Symbols
Units
基準電源電圧
―
120、240
VACrms
Rated Line Voltage
実効オン電流
IT
1.2
Arms
On State Load Current
ピーク 1 サイクルサージオン電流
ISURGE
12(50Hz、正弦波)
A
Peak 1 Cycle Surge Current
最大使用電源電圧
VOMAX
280
VACrms
Maximum Load Voltage
繰り返しピークオフ電圧
VDRM
600
V
Peak Repetitive Voltage
周波数
f
50、60
Hz
Frequency
順電流
IF
50
mA
Forward Current
逆電圧
VR
6V
Reverse Voltage
絶縁耐圧
VISO
4,000(Rh40 ∼ 60 %、AC60Hz、1 分間)
Vrms
Dielectric Strength
動作温度
TOPR
−25∼+80
℃
Operating Temperature
保存温度
TSTG
−40∼+125
℃
Storage Temperature
半田温度
TSOL
260(10 秒間)
℃
Soldering Temperature
■ 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings
(Ta=25℃)
出
 
力
入
 
力
共
 
通
項
目
記 号
条  件
最小値
標準値
最大値
単 位
Item
Symbols
Condition
MIN
TYP
MAX
Units
使用電源電圧範囲
VO
35
―
280
VACrms
Load Voltage Range
繰り返しピークオフ電流
IDRM
VDRM = 600V
―
―
100
μA
Peak Repetitive Current
オン電圧
VT
IT = 1.2A
―
―
1.7
V
On State Voltage Drop
保持電流
IH
VD =6V
―
―
25
mA
Holding Current
臨界オフ電圧上昇率
dV/dt
VD = 1/√2・VDRM(600V)
JC201DN
200
―
―
V/μs
Off State dV/dt
JC201DC
100
―
―
ゼロクロス電圧(JC201DC タイプ)
VOX
抵抗負荷、IF = 20mA
―
―
35
V
Zero Cross Voltage (JC201DC)
順電圧
VF
IF = 20mA
―
1.2
1.4
V
Forward Voltage
逆電流
IR
VR =3V
―
―
10
μA
Reverse Current
最小トリガ電流
IFT
VD = 6V、RL = 100 Ω
―
―
10
mA
Minimum Trigger Current
絶縁抵抗
RISO
Rh40 ∼ 60 %、DC500V
5×1010
1011
―Ω
Isolation Resistance
ターンオン時間
TON
JC201DN(JC201DC)
―
―
1 (10)
ms
Turn On Time
ターンオフ時間
TOFF
――
10
ms
Turn Off Time
■ 電気的特性 Electrical Characteristics
(Ta = 25 ℃)
出
 
力
入
 
力
共
 
通
*非ゼロクロス型(JC-01DN タイプ)で位相制御を行うときは、入力信号印加直後の負荷電流が 60mA 以上流れるようにして下さい。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com