Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LGT67F Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LGT67F
Description  Hinterleuchtung
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LGT67F Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LGT67F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LGT67F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LGT67F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LGT67F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LGT67F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LGT67F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LGT67F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LGT67F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LGT67F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 20 page
background image
2012-03-12
1
2012-03-12
TOPLED
Datasheet
Version 1.0
LG T67F
First SMT LED with integrated reflector. With our
great experience on SMT LED we are able to offer a
high quality product for all kind of applications.
Erste SMT LED mit integrierten Reflektor. Mit unserer
großen Erfahrung auf dem Gebiet der SMT LEDs sind
wir in der Lage ein qualitativ hochwertiges Produkt für
alle Anwenundgen anzubieten.
Features:
Besondere Merkmale:
•
Package: white PLCC-2 package, colorless clear
resin
•
Gehäusetyp: weisses PLCC-2 Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
•
Technology: InGaAlP Thinfilm
•
Technologie: InGaAlP Thinfilm
•
Viewing angle at 50 % I
V: (typ.) 120°
(Lambertian Emitter)
•
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: (typ.) 120°
(Lambertscher Strahler)
•
Color: green (570 nm)
•
Farbe: grün (570 nm)
•
ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-F
•
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-F
•
Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
•
Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
Applications
Anwendungen
•
Backlighting
•
Hinterleuchtung
•
Automotive Interior Lighting
•
Automobilbeleuchtung innen
•
Signal and Symbol Luminairy
•
Signal- und Symbolleuchten
•
Coupling into light guides
•
Einkopplung in Lichtleiter
•
Information Disyplays
•
Informationsanzeigen


Similar Part No. - LGT67F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ams AG
LGT67F AMSCO-LGT67F Datasheet
1Mb / 22P
First SMT LED with integrated reflector.
Version 1.1 2018-06-18
LGT67F-R1T1-24 AMSCO-LGT67F-R1T1-24 Datasheet
1Mb / 22P
First SMT LED with integrated reflector.
Version 1.1 2018-06-18
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com