Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TNC-R2-CF Datasheet(PDF) 8 Page - DDK Ltd.

Part # TNC-R2-CF
Description  TNC Style Connector
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DDK [DDK Ltd.]
Direct Link  http://www.ddknet.co.jp/English/index.html
Logo DDK - DDK Ltd.

TNC-R2-CF Datasheet(HTML) 8 Page - DDK Ltd.

Back Button TNC-R2-CF Datasheet HTML 4Page - DDK Ltd. TNC-R2-CF Datasheet HTML 5Page - DDK Ltd. TNC-R2-CF Datasheet HTML 6Page - DDK Ltd. TNC-R2-CF Datasheet HTML 7Page - DDK Ltd. TNC-R2-CF Datasheet HTML 8Page - DDK Ltd. TNC-R2-CF Datasheet HTML 9Page - DDK Ltd. TNC-R2-CF Datasheet HTML 10Page - DDK Ltd. TNC-R2-CF Datasheet HTML 11Page - DDK Ltd. TNC-R2-CF Datasheet HTML 12Page - DDK Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
Unit:mm
http://www.ddknet.co.jp
TNC Series
◎ Please acknowledge that the specification etc. of this catalog might change by the improvement etc. without notice.
 Moreover, the characteristic and the specification of the published product are the reference values.
 Please confirm the content with the latest delivery specifications when you use the product.
○ Dust Cap
TNC-RC-1-D1
26357-001
1 1
バヨネット
黄 銅
銀めっき
1 2
ガスケット
シリコンゴム
1 3
ディスク
黄 銅
ニッケルめっき
1 4
ボールチェーン 黄 銅
1 5
カップリング 黄 銅
(60)
(75)
(φ3.5)
クロームめっき
クロームめっき
7/16-28UNEF-2B
  適合コネクタ:TNC形ジャック
注1.符号④ボールチェーンの外れ、切れの原因となります
   ので、ボールチェーン及び接続部に58.8N(6kgf)以上の
   負荷をかけてのご使用は、ご遠慮下さい。
  2.カップリング締付けトルク:9.8~39.2N・cm(1~4kgf・cm)
TNC-C-2-D1-CF
26321-001-CF
材質
1 1
1 2
3
ディスク
ガスケット
カップリング
銅合金
ニッケルめっき
シリコンゴム
仕様
1.適合コネクタ:TNC形ジャック
2.カップリング締付けトルク:9.8~39.2N・cm(1~4kgf・cm)
15
7/16-28UNEF-2B
1
銀めっき
銅合金
Part Number
Finish
TNC-C-2-CF
Ni
TNC-C-2-D1-CF
Ag
Part Number
Finish
TNC-RC-1
Ni
TNC-RC-1-D1
Ag
8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com