Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LEAP1W Datasheet(PDF) 20 Page - OSRAM GmbH

Part # LEAP1W
Description  Projection
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LEAP1W Datasheet(HTML) 20 Page - OSRAM GmbH

Back Button LEAP1W Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LEAP1W Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LEAP1W Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LEAP1W Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LEAP1W Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LEAP1W Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LEAP1W Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LEAP1W Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LEAP1W Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 21 page
background image
2016-01-19
20
Version 1.11 - OS-PCN-2015-011-A
LE A P1W
Glossary
Glossar
1) Brightness: Brightness values are measured during
a pulse train of 100 ms with a pulse width of 250 µs
and a frequencey of 1 kHz, with an internal
reproducibility of +/- 8 % and an expanded
uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage
factor of k = 3). The peak brightness is calculated
according to the pulse duration and frequency.
1) Helligkeit: Helligkeitswerte werden während einer
Pulsfolge der Dauer 100 ms mit einer Pulsbreite von
250 µs bei einer Frequenz von 1 kHz gemessen, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und
einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 %
(gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). Die
Helligkeitswerte werden gemäß der Pulsdauer und
Frequenz berechnet.
2) Wavelength: The wavelength is measured during a
pulse train of 100 ms with a pulse width of 250 µs and
a frequencey of 1 kHz , with an internal reproducibility
of ± 0,5 nm and an expanded uncertainty of ± 1 nm
(acc. to GUM with a coverage factor of k=3).
2) Wellenlänge: Die Wellenläge wird während einer
Pulsfolge der Dauer 100 ms mit einer Pulsbreite von
250 µs bei einer Frequenz von 1 kHz, mit einer
internen Reproduzierbarkeit von ± 0,5 nm und einer
erweiterten Messunsicherheit von ± 1 nm gemessen
(gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3).
3) Forward Voltage: The forward voltage is measured
during a pulse of typical 250 µs, with an internal
reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded
uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage
factor of k=3).
3) Durchlassspannung: Vorwärtsspannungen
werden während eines Strompulses einer typischen
Dauer
von
250
µs,
mit
einer
internen
Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer
erweiterten
Messunsicherheit
von
+/-
0,1
V
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor
k=3).
4) Characteristic curve: In the range where the line of
the graph is broken, you must expect higher
differences between single LEDs within one packing
unit.
4) Kennlinien: Im gestrichelten Bereich der Kennlinien
muss
mit
erhöhten
Abweichungen
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden.
5) Thermal Resistance: Rth max is based on statistic
values (6σ).
5) Wärmewiderstand: Rth
max
basiert
auf
statistischen Werten (6σ).
6) Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only
reflect
statistical
figures.
These
do
not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
6) Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können
typische
oder
abgeleitete
technische
Parameter
nur
aufgrund
statistischer
Werte
wiedergegeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden
können.
Falls
erforderlich,
z.B.
aufgrund
technischer
Verbesserungen,
werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
7) Tolerance of Measure: Unless otherwise noted in
drawing, tolerances are specified with ±0.1 and
dimensions are specified in mm.
7) Maßtoleranz: Wenn in der Zeichnung nicht anders
angegeben, gilt eine Toleranz von ±0,1. Maße
werden in mm angegeben.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com