Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSYT676 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LSYT676
Description  optical indicators
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSYT676 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LSYT676 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSYT676 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSYT676 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSYT676 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSYT676 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSYT676 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSYT676 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSYT676 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSYT676 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
2012-04-20
2
LSY T676
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt und Farbe geliefert. Z.B.: LSY T676-P2R1-1+Q2S1-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Helligkeitsgruppen P2, Q1, Q2 oder R1 für super-red enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LSY T676-P2R1-1+Q2S1-35 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb
der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group per color will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups
per color on each reel). E.g. LSY T676-P2R1-1+Q2S1-35 means that only one group P2, Q1, Q2 or R1 for
super-red will be shippable for any one reel and color.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LSY T676-P2R1-1+Q2S1-35 means that the device will be shiped within
the specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 17
Luminous Intensity
1) page 17
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
Bestellnummer
Ordering Code
super-red
yellow
LSY T676-
P2R1-1+Q2S1-35
super-red / yellow
56 ... 140
90 ... 224
Q65110A2446



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com