Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

JH3221B-R-L-N-A Datasheet(PDF) 5 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

Part # JH3221B-R-L-N-A
Description  LED
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  JSMC [JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.hwdz.com.cn
Logo JSMC - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

JH3221B-R-L-N-A Datasheet(HTML) 5 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

  JH3221B-R-L-N-A Datasheet HTML 1Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3221B-R-L-N-A Datasheet HTML 2Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3221B-R-L-N-A Datasheet HTML 3Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3221B-R-L-N-A Datasheet HTML 4Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3221B-R-L-N-A Datasheet HTML 5Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3221B-R-L-N-A Datasheet HTML 6Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3221B-R-L-N-A Datasheet HTML 7Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3221B-R-L-N-A Datasheet HTML 8Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
R
非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
JH3221B
版本:201512A
5/8
应用信息
JH3221B 是一款专用于 LED 照明的恒流驱动芯
片,应用于非隔离降压型 LED 驱动电源。采用闭
环恒流检测和反馈控制方式,内置 500V 功率
MOSFET,只需要极少的外围元件就可以实现优
异的恒流特性。无需辅助绕组供电和检测,系统
成本极低。
启动
系统上电后,母线电压通过启动电阻对 V
CC 电容
充电,当 V
CC 电压达到芯片开启阈值时,芯片内
部控制电路开始工作。芯片正常工作时,需要的
VCC 电流极低,所以无需辅助绕组供电。
恒流控制,输出电流设置
芯片逐周期检测电感的峰值电流,CS 端连接到内
部的峰值电流比较器的输入端,与内部 400mV 阈
值电压进行比较,当 CS 电压达到内部检测阈值
时,功率管关断。
电感峰值电流的计算公式为:
)
mA
(
R
400
I
CS
PK
其中,R
CS 为电流采样电阻阻值。
CS 比较器的输出还包括一个 350ns 前沿消隐时
间。
LED 输出电流计算公式为:
2
I
I
PK
LED
其中, I
PK 是电感的峰值电流。
储能电感
JH3221B 工作在电感电流临界模式,当功率管导
通时,流过储能电感的电流从零开始上升,导通
时间为:
LED
IN
PK
on
V
V
I
L
t
其中,L 是电感量;I
PK 是电感电流的峰值;VIN
是经整流后的母线电压;V
LED 是输出 LED 上的电
压。
当功率管关断时,流过储能电感的电流从峰值开
始往下降,当电感电流下降到零时,芯片内部逻
辑再次将功率管开通。功率管的关断时间为:
LED
PK
off
V
I
L
t
储能电感的计算公式为:
IN
PK
LED
IN
LED
V
I
f
)
V
V
(
V
L
其中,f 为系统工作频率。设置 JH3221B 系统工作
频率时,选择在输入电压最低时设置系统的最低
工作频率,而当输入电压最高时,系统的工作频
率也最高。
JH3221B 设置了系统的最小退磁时间和最大退磁
时间,分别为 4.5us 和 340us。由 t
OFF 的计算公式
可知,如果电感量很小时,t
OFF 很可能会小于芯片
的最小退磁时间,系统就会进入电感电流断续模
式,LED 输出电流会偏离设计值;而当电感量很
大时,t
OFF 又可能会超出芯片的最大退磁时间,这
时系统就会进入电感电流连续模式,输出 LED 电
流同样也会偏离设计值。所以选择合适的电感值
很重要。
过压保护电阻设置
开路保护电压可以通过 ROVP 引脚电阻来设置,
ROVP 引脚流出的电流约为 50uA。
当 LED 开路时,输出电压逐渐上升,退磁时间变
短。因此可以根据需要设定的开路保护电压,来
计算退磁时间 Tovp。
Vovp
Rcs
Vcs
L
Tovp



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com