Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

JH3221B-R-L-N-A Datasheet(PDF) 6 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

Part # JH3221B-R-L-N-A
Description  LED
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  JSMC [JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.hwdz.com.cn
Logo JSMC - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

JH3221B-R-L-N-A Datasheet(HTML) 6 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

  JH3221B-R-L-N-A Datasheet HTML 1Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3221B-R-L-N-A Datasheet HTML 2Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3221B-R-L-N-A Datasheet HTML 3Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3221B-R-L-N-A Datasheet HTML 4Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3221B-R-L-N-A Datasheet HTML 5Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3221B-R-L-N-A Datasheet HTML 6Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3221B-R-L-N-A Datasheet HTML 7Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3221B-R-L-N-A Datasheet HTML 8Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
R
非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
JH3221B
版本:201512A
6/8
其中,
Vcs 是 CS 关断阈值(400mV)
Vovp 是需要设定的过压保护点
然后根据 Tovp 时间来计算 Rovp 的电阻值,公式
如下:
3
-
10
*
ovp
130
T
Rovp 
(kohm)
保护功能
JH3221B 内置多种保护功能,包括 LED 开路/短
路保护,CS 电阻短路保护,V
CC 欠压保护,芯片
温度过热调节等。当输出 LED 开路时,系统会触
发过压保护逻辑并停止开关工作。
当 LED 短路时,系统工作在 5KHz 低频,所以功
耗很低。当有些异常的情况发生时,比如 CS 采样
电阻短路或者变压器饱和,芯片内部的快速探测
电路会触发保护逻辑,系统马上停止开关工作。
系统进入保护状态后,V
CC 电压开始下降;当 VCC
到达欠压保护阈值时,系统将重启。同时系统不
断的检测负载状态,如果故障解除,系统会重新
开始正常工作。
过温调节功能
JH3221B 具有调节式过热保护功能,在驱动电源
过热时逐渐减小输出电流,从而控制输出功率和
温升,使电源温度保持在设定值,以提高系统的
可靠性。芯片内部设定过热调节温度点为 150℃。
PCB 设计
在设计 JH3221B PCB 时,需要遵循以下指南:
旁路电容
VCC 的旁路电容需要紧靠芯片 VCC 和 GND 引脚。
ROVP 电阻
开路保护电压设置电阻需要尽量靠近芯片 ROVP
引脚。
地线
电流采样电阻的功率地线尽可能短,且要和芯片
的地线及其它小信号的地线分头接到母线电容的
地端。
功率环路的面积
减小功率环路的面积,如功率电感、功率管、母
线电容的环路面积,以及功率电感、续流二极管、
输出电容的环路面积,以减小 EMI 辐射。
NC 引脚
NC 引脚内部无连接,建议将其接到芯片地(GND),
加强 ROVP Pin 抗干扰能力。
DRAIN 引脚
增加 DRAIN 引脚的铺铜面积以提高芯片散热。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com