Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

JH3421B-R-L-N-A Datasheet(PDF) 4 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

Part # JH3421B-R-L-N-A
Description  LED
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  JSMC [JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.hwdz.com.cn
Logo JSMC - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

JH3421B-R-L-N-A Datasheet(HTML) 4 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

  JH3421B-R-L-N-A Datasheet HTML 1Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421B-R-L-N-A Datasheet HTML 2Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421B-R-L-N-A Datasheet HTML 3Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421B-R-L-N-A Datasheet HTML 4Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421B-R-L-N-A Datasheet HTML 5Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421B-R-L-N-A Datasheet HTML 6Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421B-R-L-N-A Datasheet HTML 7Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421B-R-L-N-A Datasheet HTML 8Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421B-R-L-N-A Datasheet HTML 9Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
R
非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
JH3421B
版本:
201511A
4/9
保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数
规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由T , θ ,和环境温度T 所决定的。最大允许功耗为P
= (T
- T )/
θ 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。
JMAX
JA
A
DMAX
JMAX
A
JA
注3:人体模型,100pF 电容通过 1.5KΩ电阻放电。
推荐工作范围
符号
参数(输入电压 176V~264V)
封装
参数范围
单位
ILED 1
输出 LED 电流@ Vout=72V
SOP-8
280
mA
ILED 2
输出 LED 电流@ Vout=36V
SOP-8
350
mA
ILED 3
输出 LED 电流@ Vout=72V
DIP-8
320
mA
ILED 4
输出 LED 电流@ Vout=36V
DIP-8
360
mA
VLED min
最小负载 LED 电压
>15
V
电气参数(注 4, 5) (无特别说明情况下,T
A=25℃,VCC=15V)
符号
描述
条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源电压
VCC_CLAMP
VCC 钳位电压
1mA
16.8
V
VCC_ON
VCC 启动电压
VCC 上升
13.8
V
VCC_UVLO
VCC欠压保护阈值
VCC 下降
9
V
IST
VCC启动电流
VCC= VCC-ON - 1V
120
180
uA
IOP
VCC工作电流
FOP=70KHz
100
150
uA
电流采样
VCS_TH
电流检测阈值
388
400
412
mV
TLEB
前沿消隐时间
350
ns
TDELAY
芯片关断延迟
200
ns
内部时间控制
TOFF_MIN
最小退磁时间
3
us
TOFF_MAX
最大退磁时间
330
us
TON_MAX
最大开通时间
40
us
VROVP
ROVP 引脚电压
0.5
V
功率管



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com