Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LCYCEUP Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LCYCEUP
Description  Exterior Automotive Lighting
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCYCEUP Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LCYCEUP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCYCEUP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCYCEUP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCYCEUP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCYCEUP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCYCEUP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCYCEUP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCYCEUP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCYCEUP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2015-10-02
2
Version 1.2
LCY CEUP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 700 mA
ΦV [lm]
LCY CEUP-6L6M-5F5G-8E8G
125 ... 224
Q65111A7159
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCY CEUP-6L6M-5F5G-8E8G
means that only one group 5M, 6L, 6M, 7L, 8L will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. LCY CEUP-6L6M-5F5G-8E8G means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LCY CEUP-6L6M-5F5G-8E8G means that only one forward voltage group 8E,8F,8G will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCY CEUP-6L6M-5F5G-8E8G
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5M, 6L, 6M, 7L, 8L enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. LCY CEUP-6L6M-5F5G-8E8G bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen
enthalten ist. LCY CEUP-6L6M-5F5G-8E8G bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
LCY
CEUP-6L6M-5F5G-8E8G
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 8E,8F,8G
enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com