Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MATRIX-C Datasheet (PDF) - SOVICO corp.

MATRIX-C Datasheet PDF - SOVICO corp.
Part # MATRIX-C
Download  MATRIX-C Download
File Size   1094.24 Kbytes
Page   2 Pages
Manufacturer  SOVICO [SOVICO corp.]
Direct Link  http://sovico.co.kr/
Logo SOVICO - SOVICO corp.
Description 8 input, 8 output Digital Audio Matrix/Mixer

MATRIX-C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Download Datasheet
MATRIX-C Datasheet PDF - SOVICO corp.

Part # MATRIX-C
Download  MATRIX-C Click to download

File Size   1094.24 Kbytes
Page   2 Pages
Manufacturer  SOVICO [SOVICO corp.]
Direct Link  http://sovico.co.kr/
Logo SOVICO - SOVICO corp.
Description 8 input, 8 output Digital Audio Matrix/Mixer

MATRIX-C Datasheet (HTML) - SOVICO corp.


MATRIX-C Product details

■ Feature
- 8 x 8 Digital Audio Matrix
- Balanced audio 8 inputs and 8 outputs
- High Precision DSP filter
- 8개의 입력에 대한 48V Phantom power 지원

Application
높은 오디오 품질이 요구되는 Announcement 방송과 라이브 음
악, 백그라운드뮤직의 수요가 있는 곳에 Matrix C 는 적용된다.
학교에서 시간마다 울리는 종소리, 카페의 BGM, 운동하는 공원,
다양한 주제로 세미나가 진행되는 컨벤션, 층마다 서로 다른 음악
이 재생되는 백화점, 긴급상황 발생시 안전하게 대피 할 수 있도
록 도와주는 모든 종류의 장소, 개별음성방송이 필요한 공항 및
역사, 쇼핑센터 -마트-레스토랑이 함께 있는 대형몰, 다양한 재미
와 볼거리를 제공하는 테마파크, 독립적인 서브지역과 그것이 모
여서 하나의 통합지역으로 구성되는 대학교/조선소/원전 등에서
Matrix C는 사용된다.




Similar Part No. - MATRIX-C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Coherent Corp
MATRIX-355 COHERENT-MATRIX-355 Datasheet
340Kb / 3P
Solid-State, Q-Switched Laser
logo
SOVICO corp.
MATRIX-A SOVICO-MATRIX-A Datasheet
416Kb / 1P
APP
MATRIX-M2 SOVICO-MATRIX-M2 Datasheet
265Kb / 1P
Mic Station
2021.02
logo
STMicroelectronics
MATRIX-M24SR STMICROELECTRONICS-MATRIX-M24SR Datasheet
408Kb / 6P
Various antenna designs
20-Dec-2013
logo
SOVICO corp.
MATRIX-P SOVICO-MATRIX-P Datasheet
512Kb / 2P
Power Amplifier
2020.12
More results


Similar Description - MATRIX-C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NXP Semiconductors
TDA1315H PHILIPS-TDA1315H Datasheet
411Kb / 36P
Digital audio input/output circuit DAIO
1995 Jul 17
logo
Analog Devices
SSM2163 AD-SSM2163 Datasheet
272Kb / 16P
Digitally Controlled 8 x 2 Audio Mixer
REV.0
logo
Fairchild Semiconductor
FMS6502 FAIRCHILD-FMS6502 Datasheet
538Kb / 13P
8-Input, 6-Output Video Switch Matrix with Output Drivers, Input Clamp, and Bias Circuitry
logo
Rohm
LM-2064LB ROHM-LM-2064LB Datasheet
120Kb / 3P
8 x 8 matrix display
logo
Texas Instruments
SN65HVS882 TI-SN65HVS882 Datasheet
758Kb / 23P
INDUSTRIAL 8-DIGITAL-INPUT SERIALIZER
SN65HVS882 TI-SN65HVS882_1 Datasheet
555Kb / 22P
INDUSTRIAL 8-DIGITAL-INPUT SERIALIZER
logo
Analog Devices
SSM2163 AD-SSM2163_15 Datasheet
215Kb / 16P
Digitally Controlled 8 3 2 Audio Mixer
REV. 0
logo
Advantech Co., Ltd.
ADAM-3656 ADVANTECH-ADAM-3656 Datasheet
322Kb / 1P
8-ch Digital Input Module
logo
ON Semiconductor
FMS6502 ONSEMI-FMS6502 Datasheet
660Kb / 15P
8-Input, 6-Output Video Switch Matrix
January 2007 Rev. 1.0.0
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
750-1506 WAGO-750-1506 Datasheet
574Kb / 13P
8-channel digital input/output; 24 VDC; 0.5 A
More results



Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com