Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MATRIX-C Datasheet(PDF) 2 Page - SOVICO corp.

Part # MATRIX-C
Description  8 input, 8 output Digital Audio Matrix/Mixer
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SOVICO [SOVICO corp.]
Direct Link  http://sovico.co.kr/
Logo SOVICO - SOVICO corp.

MATRIX-C Datasheet(HTML) 2 Page - SOVICO corp.

  MATRIX-C Datasheet HTML 1Page - SOVICO corp. MATRIX-C Datasheet HTML 2Page - SOVICO corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Mar. 2018
Copyright © SOVICO Professional all rights reserved.
■
■
- 8in x 8out 제어 가능한 오디오 매트릭스
- 사용자 환경에 맞춰진 세밀한 오디오 DSP 조정
: Gain, Filter/EQ, Compressor, Delay
- 원음 최대 보존을 위한 24bit/192kHz Sampling Rate 지원
- 대출력에서도 해상력 높은 114dB Dynamic Range 구현과
왜곡률이 적은 100dB이상의 S/N
- 사용자 경험을 극대화한 소프트웨어 디자인
- 캘린더 소프트웨어 사용으로 쉽게 스케줄 예약 구현
- 하나의 라인만으로 8개의 마이크 스테이션,
8개의 월컨트롤러 구동 (POE)
- 컨덴서 마이크 사용을 위한 8개의 입력에 대한 48V 팬텀파워 제공
- ARM Cortex-A9 프로세서 사용으로 오디오 DSP 처리와
데이터 처리를 동시에 멀티플 진행
- 안정적인 제품구동을 위해 전원 이중화를 구성하여 AC power,
DC 24V 모두 지원
- 비상방송 P형, R형 모두 지원
- iPad 제어할 수 있는 전용 App 제공
- Standby 기능으로 Low Power Mode가 적용되어 환경친화적인
저전력 소비 제품
- 소비코 프로페셔널의 엄격한 Quality Control 적용으로 신뢰성
있는 제품 제공
전기적 특성
[INPUTS]
Number of Inputs
8 balanced mic/line level
Connectors
3.5mm terminal blocks
Impedance
>10k ohms
Input Sensitivity
-10dBV line/-55dBV mic level(software selectable) with 19dB of headroom
Maximum Input Level
+9.2dBV(+11.4dBu) at THD 0.1%
CMRR
>70dB @ 1kHz
EIN(Mic in)
>127dB(A - weighted, 150 ohm source impedance)
Phantom Power
+48VDC, which can be switched on/o
[OUPUTS]
Number of Outputs
8 balanced line level
Connectors
3.5mm terminal blocks
Nominal Output Level
0dBV line level with 19dB of headroom
Maximum Output Level
+19.4dBV(+21.6dBu)
Frequency Response
20Hz to 20kHz, +/-1dB
THD+Noise
<0.01% @ 1kHz
Crosstalk
>80dB @ 1kHz
S/N
>105dB, at maximum output
Impedance
120 ohms balanced
[CONTROL]
Serial host control port
1xRS485, 1xRS232, 3.5mm terminal block
Ethernet
10/100/1000 Mbps, 1xRJ45
Sovlink
In/out port for input/output expander
Dry Contact
24Input
일반적 특성
Power Supply
AC 100-240V, 50/60Hz or +24VDC
Operating Temperature
-10℃ to +45℃
Storage Temperature
-40℃ to +70℃
Cooling
Convection with ventilation holes
Dimensions
482(W) x 44(H) x 300.5(D)mm(19" wide, 1RU high)
Mounting
Stand - alone, 19"rack
Weight
3.2kg
부속품
Operation manual
1EA
12 pin terminal block, green
4EA
12 pin terminal block, orange
2EA
5 pin terminal block, green
1EA
2 pin terminal block green
2EA
2 pin DC terminal block, green
1EA
RJ45 PLUG
9EA
5X12B SCREW
4EA
RACK WASHER
4EA
AC Cord
1EA
Rack bracket
2EA
Rubber foot
4EA
※ 본 규격 및 성능은 예고 없이 당사 사정에 따라 일부 변동될 수 있습니다.



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com