Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MATRIX-C Datasheet(PDF) 1 Page - SOVICO corp.

Part # MATRIX-C
Description  8 input, 8 output Digital Audio Matrix/Mixer
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SOVICO [SOVICO corp.]
Direct Link  http://sovico.co.kr/
Logo SOVICO - SOVICO corp.

MATRIX-C Datasheet(HTML) 1 Page - SOVICO corp.

  MATRIX-C Datasheet HTML 1Page - SOVICO corp. MATRIX-C Datasheet HTML 2Page - SOVICO corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Matrix C
8 input, 8 output Digital Audio Matrix/Mixer
■ Feature
- 8 x 8 Digital Audio Matrix
- Balanced audio 8 inputs and 8 outputs
- High Precision DSP filter
- 8개의 입력에 대한 48V Phantom power 지원
- 최대 8대 마이크 스테이션, 8대의 월컨트롤러 연결
- PC/Mac의 전용프로그램으로 Matrix C 세팅 및 제어
- 예약 방송 설정 기능
- 비상방송 P형, R형 모두 지원
- iPad App 사용으로 손쉬운 제어
소비코 프로페셔널에서 개발한 Matrix System 중 핵심 컨트롤러인 Matrix C는 8 in, 8 out의 디지털 오디오 매트릭스이다. Mic Station인
Matrix M과 벽부형 Wall Controller인 Matrix W와 연결하여 사용된다.
Application
높은 오디오 품질이 요구되는 Announcement 방송과 라이브 음
악, 백그라운드뮤직의 수요가 있는 곳에 Matrix C 는 적용된다.
학교에서 시간마다 울리는 종소리, 카페의 BGM, 운동하는 공원,
다양한 주제로 세미나가 진행되는 컨벤션, 층마다 서로 다른 음악
이 재생되는 백화점, 긴급상황 발생시 안전하게 대피 할 수 있도
록 도와주는 모든 종류의 장소, 개별음성방송이 필요한 공항 및
역사, 쇼핑센터
-마트-레스토랑이 함께 있는 대형몰, 다양한 재미
와 볼거리를 제공하는 테마파크, 독립적인 서브지역과 그것이 모
여서 하나의 통합지역으로 구성되는 대학교/조선소/원전 등에서
Matrix C는 사용된다.
.
다
진
어
루
이
해
통
를
어
웨
트
프
소
이
용
적
텀
팬
및
정
설
벨
레
인
라
는
또
안정적인 제품구동을 위해 전원 이중화를 구성하여 AC Power,
DC 24V 모두 지원한다. AMP Link 단자(RJ45)를 통해 4채널 오
디오 출력 시그널이 하나의 케이블로 전송할 수 있다. 비상방송 P
형 지원을 위해 24채널 접점단자가 구성되어 있으며, P형 지원을
위해 Serial 단자도 채용되었다. Mic Station(Matrix M) 총 8개를
연결할 수 있는 단자가 제공되며, Wall Controller(Matrix W) 총 8
개를 연결할 수 있는 단자도 제공된다. Relay Group(Matrix R)을
연결하여 존개별제어를 원하는 사용자를 위해 Relay Group 연결
용 단자도 제공된다.
ARM cortex A9으로 One Chip Solution Platform 구현
Matrix C는 오직 하나의 프로세서로 오디오처리와 Control처리
를 구현한다. 자사의 핵심 엔지니어링 기반으로 ARM사의 Cortex
A9을 사용하여, one processor solution 플랫폼을 완성하였다.
하드웨어와 소프트웨어의 통합 엔지니어링으로 신속한 오디오 및
데이터를 처리하여 실시간 오디오 매트릭스 시스템이 구현된다.
전면 세부 설명
Matrix C의 전면판넬의 Indica t o r LED는 S O VLI N K 통 신 ,
Ethernet 통신, Mic Station 연결상태, Wall controller 연결상
태, 전원 Standby를 표시해 준다. Matrix C의 전원이 인가되면,
SOVICO 로고가 하이라이트 되어 전원 Standby 상태를 알려준다.
전원 On/Off 스위치를 통해 Matrix C의 메인전원이 인가된다. 전
면과 후면에 컨트롤 버튼이 없으므로, 훈련 받은 전문 오디오 사용
자를 통해 수준 높은 음질의 오디오가 제어 및 통제될 수 있다.
후면 세부 설명
다양한 용도의 오디오 인풋, 아웃풋을 대응하기 위해 Matrix C는
소프트웨어에서 다양한 제어기능을 제공한다. 8개의 발란스드 마이
크/라인 인풋, 8개의 발란스드 라인 아웃풋이 제공되며, 8개의 인
풋 모두 48V 팬텀파워를 공급한다. 8개의 각 인풋에 대해 마이크
전용 소프트웨어
Matrix C를 동작하기 위한 전용 GUI(Graphic User Interface) 프
로그램이 제공된다. Operation, Schedule, DSP, Setup, 비상방
송, Help로 구성되어 있으며, 사용자들이 쉽게 제어 및 편집 할
수 있는 프로그램이다. PC, MAC, iPad 에서 사용할 수 있으며,
특히 iPad용 전용 어플리케이션도 제공된다. PC, MAC의 전용 소
프트웨어는 www.sovicopro.com에서 최신의 소프트웨어를 다운
로드 받을 수 있고, iPad용 App은 Apple 사의 App store에서 다
운로드 받을 수 있다. 특히 iOS용 전용APP은 iPad용으로 사용이
가능하며, 일반 사용자들이 Matrix C를 쉽게 제어 및 사용할 수
있도록 최대한 쉽고 간편하게 구성되었다. 물론 컴퓨터용 버전과
차이가 없으므로 사용자는 부담없이 쉽게 소프트웨어를 사용할 수
있다.
High Precision Filter DSP
수 준 높 은 음질 과 사 용자 취 향 에 맞 는 사 운 드 를 위 해 H i g h
precision Filter가 제공된다. 기본으로 제공되는 Filter와 맞추어
세밀한 조정이 가능한 직관적인 UI(User Interface)을 전용 소프
트웨어를 통해 확인할 수 있다. 하나의 화면에서 출력 채널별로
EQ(Equalizer), Comp(Compressor), Delay를 조정 및 적용여부
를 확인할 수 있다.


Similar Part No. - MATRIX-C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Coherent Corp
MATRIX-355 COHERENT-MATRIX-355 Datasheet
340Kb / 3P
Solid-State, Q-Switched Laser
logo
SOVICO corp.
MATRIX-A SOVICO-MATRIX-A Datasheet
416Kb / 1P
APP
MATRIX-M2 SOVICO-MATRIX-M2 Datasheet
265Kb / 1P
Mic Station
2021.02
logo
STMicroelectronics
MATRIX-M24SR STMICROELECTRONICS-MATRIX-M24SR Datasheet
408Kb / 6P
Various antenna designs
20-Dec-2013
logo
SOVICO corp.
MATRIX-P SOVICO-MATRIX-P Datasheet
512Kb / 2P
Power Amplifier
2020.12
More results

Similar Description - MATRIX-C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NXP Semiconductors
TDA1315H PHILIPS-TDA1315H Datasheet
411Kb / 36P
Digital audio input/output circuit DAIO
1995 Jul 17
logo
Analog Devices
SSM2163 AD-SSM2163 Datasheet
272Kb / 16P
Digitally Controlled 8 x 2 Audio Mixer
REV.0
logo
Fairchild Semiconductor
FMS6502 FAIRCHILD-FMS6502 Datasheet
538Kb / 13P
8-Input, 6-Output Video Switch Matrix with Output Drivers, Input Clamp, and Bias Circuitry
logo
Rohm
LM-2064LB ROHM-LM-2064LB Datasheet
120Kb / 3P
8 x 8 matrix display
logo
Texas Instruments
SN65HVS882 TI-SN65HVS882 Datasheet
758Kb / 23P
INDUSTRIAL 8-DIGITAL-INPUT SERIALIZER
SN65HVS882 TI-SN65HVS882_1 Datasheet
555Kb / 22P
INDUSTRIAL 8-DIGITAL-INPUT SERIALIZER
logo
Analog Devices
SSM2163 AD-SSM2163_15 Datasheet
215Kb / 16P
Digitally Controlled 8 3 2 Audio Mixer
REV. 0
logo
Advantech Co., Ltd.
ADAM-3656 ADVANTECH-ADAM-3656 Datasheet
322Kb / 1P
8-ch Digital Input Module
logo
ON Semiconductor
FMS6502 ONSEMI-FMS6502 Datasheet
660Kb / 15P
8-Input, 6-Output Video Switch Matrix
January 2007 Rev. 1.0.0
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
750-1506 WAGO-750-1506 Datasheet
574Kb / 13P
8-channel digital input/output; 24 VDC; 0.5 A
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com