Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

KWDMLN32.SB Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # KWDMLN32.SB
Description  Headup Display
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KWDMLN32.SB Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  KWDMLN32.SB Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH KWDMLN32.SB Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH KWDMLN32.SB Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH KWDMLN32.SB Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH KWDMLN32.SB Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KWDMLN32.SB Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KWDMLN32.SB Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KWDMLN32.SB Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KWDMLN32.SB Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 25 page
background image
2017-06-26
2
Version 1.1
KW DMLN32.SB
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 24
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 24
Bestellnummer
I
F = 200 mA
ΦV [lm]
KW
DMLN32.SB-7H6K-H5S7-PU-15B
5
35.5 ... 90
Q65112A4006
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. KW
DMLN32.SB-7H6K-H5S7-PU-15B5 means that only one group 5J, 5K, 6J, 6K, 7H, 7J, 8H, 8J will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. KW DMLN32.SB-7H6K-H5S7-PU-15B5 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. KW DMLN32.SB-7H6K-H5S7-PU-15B5 means that only one forward voltage group 15,65,B5 will be
shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe
Seite
5).
Es
wird
nur
eine
einzige
Helligkeitsgruppe
pro
Verpackungseinheit
geliefert.
Z.
B.
KW
DMLN32.SB-7H6K-H5S7-PU-15B5 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5J, 5K, 6J, 6K, 7H,
7J, 8H, 8J enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. KW DMLN32.SB-7H6K-H5S7-PU-15B5 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist. KW DMLN32.SB-7H6K-H5S7-PU-15B5 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten
Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. KW DMLN32.SB-7H6K-H5S7-PU-15B5 bedeutet, dass nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 15,65,B5
enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com