Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSGT67K Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LSGT67K
Description  Multi TOPLED
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSGT67K Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LSGT67K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSGT67K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSGT67K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSGT67K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSGT67K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSGT67K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSGT67K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSGT67K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSGT67K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 18 page
background image
LSG T67K
Multi TOPLED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Version 1.0
Released
2016-10-04
1
Besondere Merkmale
Gehäusetyp: weißes PLCC-4 Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
Besonderheit des Bauteils: beide
Leuchtdiodenchips getrennt ansteuerbar, hohe
Signalwirkung durch Farbwechsel der LED
möglich
Wellenlänge: 630 nm (super-rot), 570 nm (grün)
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
Technologie: InGaAlP
Gruppierungsparameter: Lichtstärke
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
Lötmethode: Reflow Löten
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
Gurtung: 8 mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2kV nach
JESD22-A114-D
Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 10
Anwendungen
Informationsanzeigen im Innen- und
Außenbereich
optischer Indikator
Hinterleuchtung (Schalter, Tasten, Displays,
Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z. B. Instrumentenbeleuchtung)
Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
Einkopplung in Lichtleiter
Laufschriftanzeigen
Signal- und Symbolleuchten
Features
package: white PLCC-4 package, colorless clear
resin
feature of the device: both chips can be
controlled separately, high signal efficiency
possible by color change of the LED
wavelength: 630 nm (super red), 570 nm (green)
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
technology: InGaAlP
grouping parameter: luminous intensity
assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
soldering methods: reflow soldering
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm
ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Superior Corrosion Robustness:
details see page 10
Applications
indoor and outdoor displays
optical indicators
backlighting (switches, keys, displays, illuminated
advertising, general lighting)
interior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting)
marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
coupling into light guides
light writing displays
signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LSGT67K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LSGT67K-JL-1-HK-1 OSRAM-LSGT67K-JL-1-HK-1 Datasheet
550Kb / 18P
indoor and outdoor displays
More results

Similar Description - LSGT67K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
LOGT671 SIEMENS-LOGT671 Datasheet
486Kb / 7P
Multi TOPLED Bright Green Die
LSGT670 SIEMENS-LSGT670 Datasheet
491Kb / 8P
Multi TOPLED
LSGT677 SIEMENS-LSGT677 Datasheet
484Kb / 7P
Multi TOPLED Cathodes On One Side
LSPBT670 SIEMENS-LSPBT670 Datasheet
663Kb / 9P
Multi TOPLED
LSST670 SIEMENS-LSST670 Datasheet
490Kb / 8P
Multi TOPLED
LSST672 SIEMENS-LSST672 Datasheet
464Kb / 8P
Super Multi TOPLED High-Current LED
SFH331 SIEMENS-SFH331 Datasheet
54Kb / 7P
SMT Multi TOPLED
logo
OSRAM GmbH
LSGT670 OSRAM-LSGT670 Datasheet
84Kb / 9P
Multi TOPLED
LATBT686 OSRAM-LATBT686 Datasheet
239Kb / 17P
Hyper Multi TOPLED Hyper-Bright LED
SFH331 OSRAM-SFH331_01 Datasheet
131Kb / 8P
SMT Multi TOPLED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com