Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSGT67K Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LSGT67K
Description  Multi TOPLED
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSGT67K Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LSGT67K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSGT67K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSGT67K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSGT67K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSGT67K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSGT67K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSGT67K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSGT67K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSGT67K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
2016-10-04
2
LSG T67K
Anm:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LSG T67K-JL-1+HK-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen J, K oder L enthalten
ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LSG T67K-JL-1+HK-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LSG T67K-JL-1+HK-1 means that only one group J, K or L will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. E.g. LSG T67K-JL-1+HK-1 means that the device will be shiped within the specified limits
as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichtstärke
1) Seite 18
Luminous Intensity
1) page 18
I
F = 2 mA
I
V (mcd)
super red
green
LSG T67K
super red
green
4.5 … 18
2.8 …11.2
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LSG T67K-JL-1+HK-1
Q65111A8860



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com