Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AM2000 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # AM2000
Description  Standard Avalanche SMD Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

AM2000 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  AM2000_18 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor AM2000_18 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
AM2000
AM2000
Standard Avalanche SMD Rectifier Diodes
Standard Avalanche SMD-Gleichrichterdioden
IFAV = 1 A
VF
< 1.1 V
trr
~ 1500 ns
VRRM = 1600 V
IFSM = 40/44 A
ERSM = 5 mJ
Version 2018-02-21
~ DO-213AB
Plastic MELF
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
50/60 Hz Mains Rectification,
Power Supplies, Polarity Protection
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
50/60 Hz Netzgleichrichtung,
Stromversorgungen, Verpolschutz
Standardausführung 1)
Features
Controlled avalanche characteristic
High power dissipation
High forward surge current
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Controlled Avalanche Charakteristik
Hohe Leistungsfähigkeit
Hohe Stoßstromfestigkeit
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
5000 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.12 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Maximum ratings 2)
Grenzwerte2)
Type
Typ
DC blocking voltage
Sperrgleichspannung
VDC [V]
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Reverse avalanche breakdown voltage
Sperrspannung im Durchbruch
VRSM [V] 3)
AM2000
800
1600
> 1650
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TT = 75°C
TT = 100°C
IFAV
1 A 3)
0.8 A 3)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
10 A 4)
Peak forward surge current
Stoßstrom in Fluss-Richtung
TA = 85°C
t = 1 ms
IFSM
100 A
Half sine-wave
Sinus-Halbwelle
50 Hz (10 ms)
60 Hz (8.3 ms)
IFSM
40 A
44 A
Rating for fusing
Grenzlastintegral
t < 10 ms
i2t
8 A2s
Non-repetitive peak reverse avalanche energy
Einmalige Avalanche-Energie in Sperr-Richtung
ERSM
5 mJ 3)
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
IRSM = 0.4 A, inductive load switch-off – IRSM = 0.4 A, Abschalten induktiver Last
4
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS


Similar Part No. - AM2000_18

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
AM2000 DIOTEC-AM2000 Datasheet
167Kb / 2P
Standard Avalanche SMD Rectifier Diodes
More results

Similar Description - AM2000_18

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Vishay Siliconix
BYG10D VISHAY-BYG10D Datasheet
106Kb / 5P
Standard Avalanche SMD Rectifier
03-Jun-09
BYG10M-E3 VISHAY-BYG10M-E3 Datasheet
91Kb / 5P
Standard Avalanche SMD Rectifier
20-May-14
logo
Diotec Semiconductor
AL1A DIOTEC-AL1A_15 Datasheet
142Kb / 2P
Controlled Avalanche Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
AL1A DIOTEC-AL1A_16 Datasheet
142Kb / 2P
Controlled Avalanche Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
AL1A DIOTEC-AL1A_17 Datasheet
148Kb / 2P
Standard Avalanche SMD Rectifier Diodes
AM2000 DIOTEC-AM2000 Datasheet
167Kb / 2P
Standard Avalanche SMD Rectifier Diodes
BYG10D DIOTEC-BYG10D Datasheet
159Kb / 2P
Standard Avalanche SMD Rectifier Diodes
BYG10D DIOTEC-BYG10D_18 Datasheet
158Kb / 2P
Standard Avalanche SMD Rectifier Diodes
logo
Vishay Siliconix
BYG10D VISHAY-BYG10D_V01 Datasheet
91Kb / 5P
Standard Avalanche SMD Rectifier
15-Jan-14
BYG10D VISHAY-BYG10D_V02 Datasheet
106Kb / 5P
Standard Avalanche SMD Rectifier
21-Feb-2020
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com