Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LDCQAR Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LDCQAR
Description  OSLON Square
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LDCQAR Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LDCQAR Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LDCQAR Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LDCQAR Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LDCQAR Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LDCQAR Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LDCQAR Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LDCQAR Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LDCQAR Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LDCQAR Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 22 page
background image
2017-10-26
1
2017-10-26
OSLON Square
Datasheet
Version 1.4
LD CQAR
This most compact high-power LED (2 W class) allows
dense clustering and simple circuit designs. Its
extremely low thermal resistance helps to keep the
efficiency remarkably high even when driven at high
currents. High reliability. Long lifetime.
Diese außerordentlich kompakte Hochleistungs-LED
(2-W-Klasse) erlaubt eine dichte Anordnung und
einfache Schaltungsentwürfe. Der äußerst niedrige
Wärmewiderstand sorgt für einen hohen
Wirkungsgrad auch bei hohen Strömen. Hohe
Zuverlässigkeit. Lange Lebensdauer.
Features:
Besondere Merkmale:
Package: SMT ceramic package with silicone resin
and silicone lens
Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit
Silikonverguss und -linse
Viewing angle at 50 % I
V: 120°
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120°
Color: 445 nm (deep blue)
Farbe: 445 nm (deep blue)
Radiant Flux: typ. 1350 mW
Strahlungsfluss: typ. 1350 mW
Radiant Efficiency: typ. 65 %
Lichtausbeute: typ. 65 %
Corrosion Robustness: Superior Corrosion
Robustness
Korrosionsstabilität: Höchste
Korrosionsbeständigkeit
Applications
Anwendungen
Architectural lighting
Architekturbeleuchtung
Stage lighting
Bühnenbeleuchtung
Shop lighting
Ladenbeleuchtung
Color changing fixtures
farbveränderliche Lichtquellen
Remote-phosphor fixtures
Remote-Phosphor Lichtquellen
Horticultural Lighting
Gewächshausbeleuchtung


Similar Part No. - LDCQAR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Linear Technology
LDCQ LINER-LDCQ Datasheet
309Kb / 24P
500mA Wide Input Voltage Range Step-Down LED Driver with 10:1 Dimming
logo
OSRAM GmbH
LDCQ7P OSRAM-LDCQ7P Datasheet
435Kb / 17P
SMD ceramic package with silicon resin with lens
LDCQDP OSRAM-LDCQDP Datasheet
1Mb / 24P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
More results

Similar Description - LDCQAR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
KWCSLPM2.PC OSRAM-KWCSLPM2.PC Datasheet
836Kb / 25P
OSLON Square Flat
LCBCRBP OSRAM-LCBCRBP Datasheet
1,018Kb / 22P
OSLON Signal
GWCSSRM2.EM OSRAM-GWCSSRM2.EM Datasheet
1Mb / 25P
OSLON Square
GWCSSRM2.EM OSRAM-GWCSSRM2.EM_17 Datasheet
1Mb / 25P
OSLON Square
LVCQBP OSRAM-LVCQBP Datasheet
987Kb / 23P
OSLON Signal
GHCSSRM2.24 OSRAM-GHCSSRM2.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON Square
GDCSSRM2.14 OSRAM-GDCSSRM2.14 Datasheet
3Mb / 22P
OSLON Square
LRH9GP OSRAM-LRH9GP Datasheet
620Kb / 21P
OSLON Black
LJCKBP OSRAM-LJCKBP_18 Datasheet
1,001Kb / 22P
OSLON Signal
logo
Ledil, Inc.
CP12412 LEDIL-CP12412 Datasheet
2Mb / 5P
~9.6째 spot beam optimized for Osram Oslon Square EC. 14.3 mm high assembly.
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com