Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DSOX3MASK Datasheet(PDF) 2 Page - Keysight Technologies

Part # DSOX3MASK
Description  InfiniiVision 3000 X-Series
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Direct Link  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

DSOX3MASK Datasheet(HTML) 2 Page - Keysight Technologies

  DSOX3MASK Datasheet HTML 1Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 2Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 3Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 4Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 5Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 6Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 7Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 8Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 9Page - Keysight Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 30 page
background image
2
예산에 민감한 고객들을 위한 혁신적인 기술
키사이트 InfiniiVision X-시리즈 오실로스코프 개요
자세한 내용은
www.keysight.com/find/4000X-series 를
참조하십시오
.
보다 큰 디스플레이와 최첨단 기능이 필요하십니까?
InfiniiVision 4000 X-시리즈를 고려해 보십시오.
– 업계 최초의 12.1인치 정전식 터치 디스플레이
– InfiniiScan 존 터치 트리거 기능
– 200 MHz ~ 1.5 GHz DSO 모델 및 MSO 모델
– 1,000,000 wfms/sec
– 계측기 5대의 기능을 1대에 통합. 완전 업그레이드 가능
– 임의 파형을 지원하는 20 MHz 이중 채널 WaveGen
InfiniiVision
6000 X-시리즈
4000 X-시리즈
3000 X-시리즈
2000 X-시리즈
아날로그 채널
2 또는 4
2 또는 4
2 또는 4
2 또는 4
디지털 채널
16
(MSO 또는 업그레이드)
16
(MSO 또는 업그레이드)
16
(MSO 또는 업그레이드)
8
(MSO 또는 업그레이드)
대역폭
(업그레이드 가능)
1
, 2.5, 4, 6 GHz
200
, 350, 500 MHz, 1,
1
.5 GHz
100
, 200, 350, 500 MHz,
1
GHz
70
, 100, 200 MHz
최대 샘플링 속도
20
GSa/s
5
GSa/s
4
GSa/s (≤ 500 MHz)
5
GSa/s (1 GHz)
2
GSa/s
최대 메모리 깊이
4
Mpts
4
Mpts
2
Mpts (표준)
4
Mpts (옵션)
100
kpts (표준)
1
Mpts (옵션)
최대 파형 업데이트 속도
> 450,000 파형/초
> 1,000,000 파형/초
> 1,000,000 파형/초
> 50,000 파형/초
디스플레이
12
.1 인치, 멀티터치,
제스처 가능
12
.1 인치, 정전식
8
.5 인치
8
.5 인치
InfiniiScan 존 트리거
표준
표준
지원 안함
지원 안함
음성제어
표준
지원 안함
지원 안함
지원 안함
WaveGen 내장
20
MHz 펑션 발생기
듀얼채널
AWG (옵션)
듀얼채널
AWG (옵션)
싱글채널
AWG (옵션)
싱글채널 기능
(옵션)
통합된 디지털 전압계
옵션
옵션
옵션
옵션
통합된 하드웨어 카운터
5 디지트
(표준),
10 디지트
+ 토탈라이저 (옵션)
5 디지트
(표준)
5 디지트
(표준)
5 디지트
(표준)
검색 및 탐색
표준
, lister 지원
표준
표준
표준
세그먼트 메모리
표준
표준
옵션
옵션
마스크
/리미트 테스트
옵션
옵션
옵션
옵션
시리얼 프로토콜 분석
I2C/SPI, UART, CAN/LIN,
FlexRay, I2S, MIL-STD1553,
ARINC429, USB2.0
I2C/SPI, UART, CAN/LIN,
FlexRay, I2S, MIL-STD1553,
ARINC429, USB 2.0
I2C/SPI, UART, CAN/LIN,
FlexRay, I2S, MIL-STD1553,
ARINC429
I2C/SPI, UART, CAN/LIN
고급 분석 옵션
전력분석
, USB 2.0 신호품질
테스트
, HDTV 분석, FPGA
전력분석
, USB 2.0 신호품질
테스트
, HDTV 분석, FPGA
전력분석
, HDTV 분석
지원 안함
색상 등급
표준
지원 안함
지원 안함
지원 안함
히스토그램
표준
지원 안함
지원 안함
지원 안함
FFT
표준 강화
FFT
표준
표준
표준
지터 분석
(클럭 복구 기능)
옵션
지원 안함
지원 안함
지원 안함
실시간
eye 다이어그램
옵션
지원 안함
지원 안함
지원 안함
고급 연산
기본
, 4개 함수 동시 표시 가능
기본
, 1개 함수 표시
옵션
, 1개 함수 표시
지원 안함
연결성
표준
USB 2.0, LAN, 비디오
(GPIB 옵션), USB 마우스 및
키보드 지원
표준
USB 2.0, LAN, 비디오
(GPIB 옵션), USB 마우스 및
키보드 지원
표준
USB 2.0, LAN, 비디오
(GPIB 옵션), USB 키보드 지원
표준
USB 2.0, LAN, 비디오
(GPIB 옵션), USB 키보드 지원
2 | 키사이트 | IniniiVision 3000 X-시리즈 오실로스코프 – 데이터 시트



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com