Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DSOX3MASK Datasheet(PDF) 21 Page - Keysight Technologies

Part # DSOX3MASK
Description  InfiniiVision 3000 X-Series
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Direct Link  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

DSOX3MASK Datasheet(HTML) 21 Page - Keysight Technologies

Back Button DSOX3MASK Datasheet HTML 17Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 18Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 19Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 20Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 21Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 22Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 23Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 24Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 25Page - Keysight Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 30 page
background image
21
성능 특성
트리거 유형 선택
에지
모든 소스의 상승
, 하강, 교대 또는 한쪽 에지에 대해 트리거합니다.
에지 다음 에지
(B 트리거)
선택된 에지에 암
(arm),지정시간동안기다린다음,선택된다른에지의지정카운트에대해트리거합니다.
펄스 폭
선택 채널에서 연속 시간이 특정 값보다 작거나 큰 펄스
, 또는 시간 범위 내에 속하는 펄스에 대해
트리거합니다
.
– 최소 지속시간 설정: 2 ns (500 MHz, 1 GHz), 4 ns (350 MHz), 6 ns (200 MHz), 10 ns (100 MHz)
– 최대 지속시간 설정: 10 s
– 최소 범위: 10 ns
런트
높은 레벨의 임계값을 초과하지 않는 양의 런트 펄스에 대해 트리거합니다
. 낮은 레벨의 임계값을 초과하지
않는 음의 런트 펄스에 대해 트리거합니다
. 두 개의 임계값 설정을 기준으로 어느 한 극성 런트 펄스에 대해
트리거합니다
. 런트 트리거링은 2~10 ns의 최소 시간 설정 및 10 s의 최대 시간 설정으로 시간-한정
(< 또는 >)될 수도 있습니다.
– 최소 시간 설정: 2 ns (500 MHz, 1 GHz), 4 ns (350 MHz), 6 ns (200 MHz). 10 ns (100 MHz)
셋업 및 홀드
클럭
/데이터 셋업 및/또는 홀드 타임 위반 (<0.0 ~ 10 s)에 대해 트리거합니다.
상승
/하강 시간
사용자 선택 가능 임계값을 기준으로 상승 시간 또는 하강 시간 에지 속도 위반
(< 또는 >)에 대해
트리거합니다
. (< or >) 또는 2 ns ~ 10 s의 시간 설정 범위.
– 최소: 1 ns (500 MHz, 1 GHz), 2 ns (350 MHz), 3 ns (200 MHz), 5 ns (100 MHz)
– 최대: 10 s
N번째 에지 버스트
지정된 유휴 시간
(10 ns ~ 10 s) 이후에 발생하는 N번째(1~ 65535) 에지 버스트에 대해 트리거합니다.
패턴
아날로그
, 디지털 또는 트리거 채널의 조합에서 높음 (high), 낮음 (low) 및 상관없음 (don’t care) 레벨의
지정된 패턴이
[입력|종료]될 때 트리거합니다. 패턴은 유효한 트리거조건이 되기 위해 최소 2 ns 동안
안정화되어야 합니다
.
– 최소 지속시간 설정: 2 ns (500 MHz, 1 GHz), 4 ns (350 MHz), 6 ns (200 MHz), 10 ns (100 MHz)
– 최대 지속시간 설정: 10 s
– 최소 범위: 10 ns
Or
여러 아날로그 채널 또는 디지털 채널에 걸쳐 선택된 에지에 대해 트리거합니다
.
비디오
복합 비디오 또는 방송 표준
(NTSC, PAL, SECAM, PAM-M)의 전체 라인 또는 개별 라인, 홀수/짝수,
또는 전체 필드에 대해 트리거합니다
.
Enhanced Video (옵션)
강화된
HDTV 표준에 맞는 라인 및 필드 상의 트리거 (480p/60, 567p/50, 720p/50, 720p/60,
1080
p/24, 1080p/25, 1080p/30, 1080p/50, 1080p/60, 1080i/50, 1080i/60).
USB
패킷 시작
, 패킷 끝, 리셋 완료, 입력 정지 또는 종료 정지에 대해 트리거합니다. USB 저속 및 최대 속도를
지원합니다
.
I2C (옵션)
시작
/중지 조건이나 주소 및/또는 데이터 값을 포함한 사용자 정의 프레임에서 트리거합니다. 또한, 승인
누락
(missing acknowledge),수집(accq)이없는주소,다시시작,EEPROM 읽기및10비트쓰기에
대해 트리거합니다
.
SPI (옵션)
지정된 프레이밍 기간 동안
SPI(Serial Peripherial Interface) 데이터 패턴에 대해 트리거합니다. 클럭
유휴 프레이밍 및 프레임당 사용자 지정 비트 수뿐만 아니라 포지티브 및 네거티브 칩 선택
(Chip Select)
프레이밍을 지원합니다
. MOSI 및 MISO 데이터를 지원합니다.
RS-232/422/485/UART (옵션)
Rx 또는 Tx 시작 비트, 중지 비트, 데이터 컨텐츠, 또는 패리티 에러에 대해 트리거합니다.
I²S (옵션)
오디오 좌측 채널 또는 우측 채널의 2의
“2의 보수” 데이터에 대해 트리거합니다
(=, ≠, <, >, > <, < >, 값 증가, 또는 값 감소).
CAN (옵션)
CAN (Controller Area Network) 버전 2.0 A 및 2.0 B 신호에 대해 트리거합니다. 프레임 시작
(SOF) 비트 (표준)에 대해 트리거합니다. 원격 프레임 ID (RTR), 데이터 프레임 ID (~RTR), 원격 또는
데이터 프레임
ID, 데이터 프레임 ID 및 데이터, 에러 프레임, 모든 에러, 승인 에러 및 오버로드 프레임.
LIN (옵션)
LIN (Local Interconnect Network) Sync Break (동기 끊어짐), 동기 프레임 ID 또는 프레임 ID 및
데이터에 대해 트리거합니다
.
FlexRay (옵션)
프레임
ID, 프레임 유형(동기, 스타트업, null, normal), 주기 반복, 주기 기반, 에러에 대해 트리거합니다.
MIL-STD 1553 (옵션)
단어 유형
(데이터 또는 명령/상태), 원격 터미널 주소, 데이터, 에러(패리티, 동기, Manchester 인코딩)
기반
MIL-STD 1553 신호에 대해 트리거합니다.
ARINC 429 (옵션)
ARINC429 데이터에 대해 트리거하고 디코드합니다. 시작/중지 단어, 라벨, 라벨 + 비트, 라벨 범위,
에러 조건
(패리티, 단어, 간격, 단어 또는 간격, 모두), 모든 비트 (eye), 모든 0비트, 모든 1비트에 대해
트리거합니다
.
21 | 키사이트 | IniniiVision 3000 X-시리즈 오실로스코프 – 데이터 시트



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com