Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DSOX3MASK Datasheet(PDF) 20 Page - Keysight Technologies

Part # DSOX3MASK
Description  InfiniiVision 3000 X-Series
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Direct Link  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

DSOX3MASK Datasheet(HTML) 20 Page - Keysight Technologies

Back Button DSOX3MASK Datasheet HTML 16Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 17Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 18Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 19Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 20Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 21Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 22Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 23Page - Keysight Technologies DSOX3MASK Datasheet HTML 24Page - Keysight Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 30 page
background image
20
성능 특성
트리거 시스템
트리거 소스
아날로그 채널
(1~4), 디지털 채널 (D0~D15), line, external, WaveGen (1 또는 mod) (FM/
FSK)
트리거 모드
– Normal (트리거됨) : 스코프가 트리거할 트리거 이벤트 필요
– Auto : 트리거 이벤트가 없을 경우 자동으로 트리거함
– Single : 트리거이벤트에서한번만트리거함.[Single]을다시누르면스코프가다른트리거이벤트를
찾으며
, [Run]을 누르면 자동 또는 일반 모드에서 연속적으로 트리거합니다.
– Force : 트리거를 강제 실행하는 전면판 버튼
트리거 커플링
DC : DC Coupled 트리거
AC : AC Coupled 트리거, 차단 주파수 : <10 Hz (내부); <50 Hz (외부)
HF 제거 : 고주파 제거, 차단 주파수 ~ 50 kHz
LF 제거 : 저주파 제거, 차단 주파수 ~ 50 kHz
노이즈 제거
: 선택 가능한 OFF 또는 ON, 감도 2x 감소
트리거 홀드오프 범위
40
ns ~ 10.00 s
트리거 감도
내부
*
< 10 mV/div: 1div 또는 5 mV 중에서 큰 값; ≥10 mV/div: 0.6 div
외부
*
200
mVpp (DC ~ 100 MHz)
350
mVpp (100 MHz ~ 200 MHz)
트리거 레벨 범위
모든 채널
화면 중앙에서
±6 div
외부
± 8 V
* 보증 사양을 나타내며 다른 모든 사항은 typical 입니다. 사양은 30분의 예열시간 후와 펌웨어 교정 온도로부터 ±10°C내에서 유효합니다.
20 | 키사이트 | IniniiVision 3000 X-시리즈 오실로스코프 – 데이터 시트



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com