Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LACP7P Datasheet(PDF) 18 Page - OSRAM GmbH

Part # LACP7P
Description  SMD ceramic package with silicon resin with lens
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LACP7P Datasheet(HTML) 18 Page - OSRAM GmbH

Back Button LACP7P Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LACP7P Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LACP7P Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LACP7P Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LACP7P Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LACP7P Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LACP7P Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LACP7P Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LACP7P Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 20 page
background image
2011-03-21
18
Released
LA CP7P, LR CP7P, LY CP7P
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note:
Moisture-sensitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
Länge / length
Höhe / height
200
±5 (7,874 ±0,1968)
200
±5 (7,874 ±0,1968)
30
±5 (1,1811 ±0,1968)
OHA00539
OSRAM
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
Desiccant
Humidity indicator
Barcode label
OSRAM
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
3
F
lo
o
r
ti
m
e
1
6
8
H
o
u
rs
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
6
F
lo
o
r
ti
m
e
6
H
o
u
rs
a
)
H
u
m
id
it
y
In
d
ic
a
to
r
C
a
rd
is
>
1
0
%
w
h
e
n
re
a
d
a
t
2
3
˚C
±
5
˚C
,
o
r
re
fl
o
w
,
v
a
p
o
r-
p
h
a
s
e
re
fl
o
w
,
o
r
e
q
u
iv
a
le
n
t
p
ro
c
e
s
s
in
g
(p
e
a
k
p
a
c
k
a
g
e
2
.
A
ft
e
r
th
is
b
a
g
is
o
p
e
n
e
d
,
d
e
v
ic
e
s
th
a
t
w
ill
b
e
s
u
b
je
c
te
d
to
in
fr
a
re
d
1
.
S
h
e
lf
lif
e
in
s
e
a
le
d
b
a
g
:
2
4
m
o
n
th
s
a
t
<
4
0
˚C
a
n
d
<
9
0
%
re
la
ti
v
e
h
u
m
id
it
y
(R
H
).
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
5
a
a
t
fa
c
to
ry
c
o
n
d
it
io
n
s
o
f
(i
f
b
la
n
k
,
s
e
a
l
d
a
te
is
id
e
n
ti
c
a
l
w
it
h
d
a
te
c
o
d
e
).
a
)
M
o
u
n
te
d
w
it
h
in
b
)
S
to
re
d
a
t
b
o
d
y
te
m
p
.
3
.
D
e
v
ic
e
s
re
q
u
ir
e
b
a
k
in
g
,
b
e
fo
re
m
o
u
n
ti
n
g
,
if
:
B
a
g
s
e
a
l
d
a
te
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
1
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
2
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
2
a
4
.
If
b
a
k
in
g
is
re
q
u
ir
e
d
,
b
)
2
a
o
r
2
b
is
n
o
t
m
e
t.
D
a
te
a
n
d
ti
m
e
o
p
e
n
e
d
:
re
fe
re
n
c
e
IP
C
/J
E
D
E
C
J
-S
T
D
-0
3
3
fo
r
b
a
k
e
p
ro
c
e
d
u
re
.
F
lo
o
r
ti
m
e
s
e
e
b
e
lo
w
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
F
lo
o
r
ti
m
e
>
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
ti
m
e
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
ti
m
e
4
W
e
e
k
s
1
0
%
R
H
.
_
<
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
4
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
5
˚C
).
O
P
T
O
S
E
M
IC
O
N
D
U
C
T
O
R
S
M
O
IS
T
U
R
E
S
E
N
S
IT
IV
E
T
h
is
b
ag
co
n
ta
in
s
C
A
U
T
IO
N
F
lo
o
r
ti
m
e
7
2
H
o
u
rs
F
lo
o
r
ti
m
e
4
8
H
o
u
rs
F
lo
o
r
ti
m
e
2
4
H
o
u
rs
3
0
˚C
/6
0
%
R
H
.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
OHA02044
1
0
1
1
21002199
8
0
2
45
Packing
Sealing label
Barcode label
M
oisture
Leve
l 3
Floor
time
168
Hours
Moi
sture
Leve
l 6
Floo
r t
ime
6
H
ou
rs
a)
H
um
idity
Indicator
C
ard
is
>
10%
w
hen
rea
d
at
23
˚C
±
5
˚C,
or
reflow
, vapor-phase
reflow
, or
equivalen
t processing
(pe
ak
packa
ge
2.
A
fter
thi
s
b
ag
is
opened,
devices
that
will
b
e
s
ubje
cted
to
infrare
d
1.
S
helf
li
fe
in
se
aled
b
ag:
2
4
m
onths
at
<
40
˚C
and
<
9
0%
relative
hum
idity
(RH
).
Moistu
re
Level
5a
at
factory
condition
s
of
(if
b
lank,
seal
date
is
identical
with
date
co
de
).
a)
Moun
ted
w
ithin
b)
S
tored
at
body
tem
p.
3
. D
ev
ic
es
require
baking
, before
m
o
unting
, if:
B
ag
seal
date
Moisture
Level
1
M
oistu
re
Level
2
Moisture
Level
2a
4.
If
baking
is
required
,
b)
2a
o
r 2b
is
not
m
et.
D
ate
and
tim
e
op
ene
d:
reference
IP
C/JE
DE
C
J-ST
D
-03
3
for
bake
procedure
.
F
loor
tim
e
see
below
If
blan
k,
see
ba
r co
de
label
Floor
time
>
1
Year
Floo
r tim
e
1
Ye
ar
F
loor
ti
me
4
W
eeks
1
0%
R
H
.
_
<
Moisture
Le
vel
4
Moisture
Level
5
˚C).
OPT
O
SEM
ICONDUCTORS
MOISTURE
SE
NSITIV
E
This
bag
co
ntains
C
A
U
T
IO
N
Fl
oor
time
72
H
ours
F
loo
r time
48
H
ou
rs
Fl
oor
tim
e
24
Ho
urs
30
˚C/6
0%
RH.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
Barcode label



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com