Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LACP7P Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LACP7P
Description  SMD ceramic package with silicon resin with lens
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LACP7P Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LACP7P Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LACP7P Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LACP7P Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LACP7P Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LACP7P Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LACP7P Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LACP7P Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LACP7P Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LACP7P Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
2011-03-21
2
Released
LA CP7P, LR CP7P, LY CP7P
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LA CP7P-JXKX-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen JX, JY, JZ
oder KX enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA CP7P-JXKX-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g.LA CP7P-JXKX-24 means that only one group JX, JY, JZ or KX will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LA CP7P-JXKX-24 means that only 1 wavelength group -2, -3 or -4 will
be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for
explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
1) Seite 20
Luminous
Flux
1) page 20
I
F = 400 mA
Φ
V(lm)
Lichtstärke
2) Seite 20
Luminous
Intensity
2) page 20
I
F = 400 mA
I
V (cd)
Bestellnummer
Ordering Code
LA CP7P-JXKX-24
amber
45.0 ... 82.0
36 (typ.)
Q65110A9067
LR CP7P-HZKX-1
red
39.0 ... 82.0
34 (typ.)
Q65111A0345
LY CP7P-HZJZ-36
yellow
39.0 ... 71.0
31 (typ.)
Q65111A0346



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com