Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LDCQ7P Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LDCQ7P
Description  SMD ceramic package with silicon resin with lens
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LDCQ7P Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LDCQ7P Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LDCQ7P Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LDCQ7P Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LDCQ7P Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LDCQ7P Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LDCQ7P Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LDCQ7P Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LDCQ7P Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LDCQ7P Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
2011-09-01
2
Vorläufige Daten / Preliminary Data
LD CQ7P
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LD CQ7P-3T2U-W5 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen 3T, 4T,
1U oder 2U enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LD CQ7P-3T2U-W5 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -W, -2, -3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro
Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LD CQ7P-3T2U-W5-1 bedeutet, dass nach
Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3, -4 oder -5
enthalten (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt
werden.
Anm.:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LD CQ7P-3T2U-W5 means that only one group -3T, 4T, 1U or 2U will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. . Z.B.: LD CQ7P-3T2U-W5 means that only 1 wavelength group -W, -2,
-3, -4, oder -5 will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable
(see page 5 for explanation).
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage
groups will be shipped on any one reel. E.g. LD CQ7P-3T2U-W5-1 means that only 1 forward voltage group -3,
-4 or -5 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable(see
page 5 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Strahlungsleistung
1) Seite 17
Radiant Power
1) page 17
I
F = 350 mA
Φ
E (mW)
Bestellnummer
Ordering Code
min
typ
max
LD CQ7P-3T2U-W5-1
LD CQ7P-1U3U-W5-1
deep blue
355
450
515
540
560
630
Q65111A1830
Q65111A1831



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com