Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LDCQ7P Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LDCQ7P
Description  SMD ceramic package with silicon resin with lens
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LDCQ7P Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LDCQ7P Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LDCQ7P Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LDCQ7P Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LDCQ7P Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LDCQ7P Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LDCQ7P Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LDCQ7P Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LDCQ7P Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LDCQ7P Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 17 page
background image
Vorläufige Daten / Preliminary Data
LD CQ7P
2011-09-01
5
Durchlassspannungsgruppen
4) Seite 18
Forward Voltage Groups
4) page 18
Gruppe
Group
Durchlassspannung
Forward voltage
Einheit
Unit
min.
max.
3
2.75
3.0
V
4
3.0
3.25
V
5
3.25
3.5
V
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
3)Seite 17
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
3) page 17
Gruppe
Group
Wellenlänge
Wavelength
Einheit
Unit
min.
max.
W
439
444
nm
2
444
449
nm
3
449
453
nm
4
453
457
nm
5
457
461
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Strahlungsleistung
1) Seite 17
Radiant Power
1) page 17
Φ
E (mW/sr)
3T
4T
1U
2U
3U
355…
400
400…
450
450…
500
500…
560
560…
630
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitshalbgruppen sind nicht bestellbar.
Note:
The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness half groups. Individual
brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: 3T-3-3
Example: 3T-3-3
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
Durchlassspannung
Forward Voltage
3T
3
3
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten.
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one brightness group.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com