Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LDG5AP Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LDG5AP
Description  white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LDG5AP Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LDG5AP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LDG5AP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LDG5AP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LDG5AP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LDG5AP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LDG5AP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LDG5AP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LDG5AP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LDG5AP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 18 page
background image
LD G5AP, LT G5AP
Advanced Power TOPLED Plus
Enhanced optical Power LED (ThinGaN)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Released
2009-10-13
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-4 Gehäuse, klarer
Silikon - Verguss, klare Silikonlinse
• Besonderheit des Bauteils: mehr Licht durch
erhöhten optischen Wirkungsgrad; höherer
Strom bei gleicher Umgebungstemperatur im
Vergleich zur PowerTOPLED möglich; Linse
mit Überverguss
• Wellenlänge: 457 nm ( tief blau),
527 nm (true green)
• Abstrahlwinkel: 145°
• Technologie: ThinGaN
• optischer Wirkungsgrad: 36 % (deep blau),
70 lm/W (true green)
• Gruppierungsparameter: Strahlstärke,
Lichtstärke, Wellenlänge, Durchflussspannung
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4
• Gurtung: 12 mm Gurt mit 700/Rolle, ø 180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
• Hinterleuchtung (LCD, Displays,
Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
• Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
• Scanner
• Fassadenbeleuchtung im Innen- und
Außenbereich
Features
• package: white P-LCC-4 package, colorless
clear silicone resin, clear silicone lens
• feature of the device: more light due to higher
optical efficiency; higher current at the same
ambient temperature possible compared to
Power TOPLED; lens with overcasting
• wavelength: 457 nm (deep blue),
527 nm (true green)
• viewing angle: 145°
• technology: ThinGaN
• optical efficiency: 36 % (deep blue),
70 lm/W (true green)
• grouping parameter: radiant intensity,
luminous intensity, wavelength, forward voltage
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 4
• taping: 12 mm tape with 700/Rolle, ø 180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
• backlighting (LCD, displays, illuminated
advertising, general lighting)
• substitution of micro incandescent lamps
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• signal and symbol luminaire for orientation
• scanners
• indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting


Similar Part No. - LDG5AP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LDG5AP-4M4N-35-1 OSRAM-LDG5AP-4M4N-35-1 Datasheet
519Kb / 19P
Advanced Power TOPLED Plus
More results

Similar Description - LDG5AP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LRG5AP OSRAM-LRG5AP Datasheet
905Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LRW5AM OSRAM-LRW5AM Datasheet
625Kb / 16P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LMWG5AP OSRAM-LMWG5AP Datasheet
396Kb / 17P
white P-LCC-4 package, clear silicone resin
LR-W5AM OSRAM-LR-W5AM Datasheet
625Kb / 16P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LY-G5AP OSRAM-LY-G5AP Datasheet
910Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LD-G5AP OSRAM-LD-G5AP Datasheet
606Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LR-G5AP OSRAM-LR-G5AP Datasheet
905Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LA-G5AP OSRAM-LA-G5AP Datasheet
915Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LS-E6SF OSRAM-LS-E6SF Datasheet
475Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin
LMW-G5AP OSRAM-LMW-G5AP Datasheet
396Kb / 17P
white P-LCC-4 package, clear silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com