Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LECGP2W01 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LECGP2W01
Description  OSTAR High Power Projection
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LECGP2W01 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LECGP2W01 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LECGP2W01 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LECGP2W01 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LECGP2W01 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LECGP2W01 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LECGP2W01 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LECGP2W01 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LECGP2W01 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LECGP2W01 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2016-05-31
2
Version 1.2 (not for new design)
LE CG P2W 01
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 20
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 20
Bestellnummer
I
F = 12000 mA; per string
ΦV [lm]
LE CG P2W 01-7U5V-1
5600 ... 8000
Q65111A6507
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LE CG P2W 01-7U5V-1 means
that only one group 5V, 7U, 8U will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. LE CG P2W 01-7U5V-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LE CG P2W 01-7U5V-1 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5V, 7U, 8U enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. LE CG P2W 01-7U5V-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen
enthalten ist. LE CG P2W 01-7U5V-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com