Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LAW51M Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LAW51M
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin with optic
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAW51M Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LAW51M Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAW51M Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAW51M Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAW51M Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAW51M Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAW51M Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAW51M Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAW51M Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAW51M Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LR W51M, LA W51M, LY W51M
Golden DRAGON with Lens
Enhanced Thinfilm LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten für OS-PCN-2009-033-A/
Preliminary Data for OS-PCN-2009-033-A
2009-12-16
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMD-Gehäuse, farbloser
klarer Silikon - Verguss mit Optik
• Besonderheit des Bauteils: Lichtquelle mit
hoher Lichtausbeute bei geringem Platzbedarf
• Wellenlänge: 625 nm (rot), 617 nm (amber),
590 (yellow)
• Abstrahlwinkel: 20°, enger Abstrahlwinkel
• Technologie: Dünnfilm InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 60 lm/W (rot),
74 lm/W (amber), 61 lm/W (yellow) bei 100 mA
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode:
Selektivlöten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4
• Gurtung: 24-mm Gurt mit 100/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 8 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
• Tragbare Beleuchtung z.B. am Fahrrad
• Dekorative Beleuchtung
• Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
• Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege,
u.ä.)
• Fassadenbeleuchtung im Innen- und
Außenbereich
• Spotbeleuchtung / kontrastreiche Beleuchtung
• Vitrinenbeleuchtung
• Effekbeleuchtung: Sternenhimmel
Features
• package: white SMD package, colorless clear
silicone resin with optic
• feature of the device: lightsource with high
luminous efficiency and small dimensions
• wavelength: 625 nm (red), 617 nm (amber),
590 (yellow)
• viewing angle: 20°, narrow viewing angle
• technology: Thinfilm InGaAlP
• optical efficiency: 60 lm/W (red),
74 lm/W (amber), 61 lm/W (yellow) at 100 mA
• grouping parameter: luminous flux,
wavelength
• assembly methods: suitable for all SMT
assembly methods
• soldering methods:
selective soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 4
• taping: 24-mm tape with 100/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 8 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
• portable light source (e.g. bicycle)
• decorative and entertainment lighting
• signal and symbol luminaire for orientation
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting
• spot lighting / high contrast lighting
• glass carbinet lighting
•
effect illumination: starry sky


Similar Part No. - LAW51M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LAW57B OSRAM-LAW57B Datasheet
491Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LAW5AM OSRAM-LAW5AM Datasheet
625Kb / 16P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LAW5AP OSRAM-LAW5AP Datasheet
602Kb / 15P
black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
LAW5SM OSRAM-LAW5SM Datasheet
615Kb / 21P
LCD Backlighting
LAW5SM OSRAM-LAW5SM Datasheet
1Mb / 22P
Golden DRAGON
More results

Similar Description - LAW51M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LDW5KM OSRAM-LDW5KM Datasheet
617Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LDW51M OSRAM-LDW51M Datasheet
283Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LRW5KM OSRAM-LRW5KM Datasheet
299Kb / 15P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LB-W5SG OSRAM-LB-W5SG Datasheet
623Kb / 16P
white SMD package, colorless clear silicone resin
LD-MVSG OSRAM-LD-MVSG Datasheet
671Kb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin
LD-W5KM OSRAM-LD-W5KM Datasheet
617Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LD-W5SN OSRAM-LD-W5SN Datasheet
679Kb / 20P
white SMD package, colorless clear silicone resin
LD-W51M OSRAM-LD-W51M Datasheet
283Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LR-W5KM OSRAM-LR-W5KM Datasheet
299Kb / 15P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LR-W51M OSRAM-LR-W51M Datasheet
400Kb / 15P
white SMD package, colorless clear silicone resin with optic
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com