Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LAW51M Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LAW51M
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin with optic
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAW51M Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LAW51M Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAW51M Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAW51M Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAW51M Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAW51M Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAW51M Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAW51M Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAW51M Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAW51M Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2009-12-16
2
Vorläufige Daten / Preliminary Data
LR W51M, LA W51M, LY W51M
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LA W51M-HYJZ-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen HY, HZ,
JX, JY oder JZ enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA W51M-HYJZ-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Z.B.:
LR W51M-HYJZ-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LA W51M-HYJZ-24 means that only one group HY, HZ, JX, JY or JZ will be shippable for any one
reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LA W51M-HYJZ-24 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will
be shippable. E.g. LR W51M-HYJZ-1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on
page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Indormation
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
1)Seite 15
Luminous Flux
1)page 15
I
F = 400 mA
Φ
V (mlm)
Lichtstärke
2) Seite 15
Luminous
Intensity
2) page 15
I
F = 400 mA
I
V (mcd)
Bestellnummer
Ordering Code
LA W51M-HYJZ-24
amber
33.000 ... 71.000
120.000 (typ.)
Q65110A6046
LR W51M-HXJY-1
red
28.000 ... 61.000
102.000 (typ.)
Q65110A6045
LY W51M-HXJY-36
yellow
28.000 ... 61.000
102.000 (typ.)
Q65110A6047



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com