Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSGT677 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LSGT677
Description  white SMT package, colorless clear resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSGT677 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LSGT677 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSGT677 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSGT677 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSGT677 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSGT677 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSGT677 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSGT677 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSGT677 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSGT677 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LSG T677
Multi TOPLED
®
Cathodes On One Side
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSG T677 abgekündigt nach OS-PD-2006-009 -
wird durch LSG T676 ersetzt werden.
LSG T677 obsolete acc. to OS-PD-2006-009 -
will be replaced by LSG T676.
2006-10-04
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils:
2 Leuchtdiodenchips getrennt ansteuerbar
• Wellenlänge: 628 nm (super-rot),
570 nm (grün)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: GaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 1,5 lm/W (super-rot),
2,5 lm/W (grün)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
Anwendungen
• optischer Indikator
• Einkopplung in Lichtleiter
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
Features
• package: white SMT package, colorless clear
resin
• feature of the device: 2 chips can be
controlled separately
• wavelength: 628 nm (super-red),
570 nm (green)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: GaAlP
• optical efficiency: 1.5 lm/W (super-red),
2.5 lm/W (green)
• grouping parameter: luminous intensity
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or
8000/reel, ø330 mm
Applications
• optical indicators
• coupling into light guides
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising, general lighting)
• interior automotive lighting (e.g. dashboard
backlighting, etc.)


Similar Part No. - LSGT677

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
LSGT677 SIEMENS-LSGT677 Datasheet
484Kb / 7P
Multi TOPLED Cathodes On One Side
LSGT677-HK SIEMENS-LSGT677-HK Datasheet
484Kb / 7P
Multi TOPLED Cathodes On One Side
LSGT677-J SIEMENS-LSGT677-J Datasheet
484Kb / 7P
Multi TOPLED Cathodes On One Side
LSGT677-JL SIEMENS-LSGT677-JL Datasheet
484Kb / 7P
Multi TOPLED Cathodes On One Side
LSGT677-K SIEMENS-LSGT677-K Datasheet
484Kb / 7P
Multi TOPLED Cathodes On One Side
More results

Similar Description - LSGT677

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
CT-DELSS1.12 OSRAM-CT-DELSS1.12 Datasheet
694Kb / 22P
white SMT package, colorless clear resin
LA-M676 OSRAM-LA-M676 Datasheet
505Kb / 20P
white SMT package, colorless clear resin
LB-A676 OSRAM-LB-A676 Datasheet
386Kb / 15P
white SMT package, colorless clear resin
LB-M47C OSRAM-LB-M47C Datasheet
415Kb / 15P
white SMT package, colorless clear resin
LB-Y8SG OSRAM-LB-Y8SG Datasheet
1Mb / 22P
white SMT package, colorless clear resin
LG-Y876 OSRAM-LG-Y876 Datasheet
962Kb / 22P
white SMT package, colorless clear resin
LO-A67B OSRAM-LO-A67B Datasheet
437Kb / 19P
white SMT package, colorless clear resin
LO-A67F OSRAM-LO-A67F Datasheet
521Kb / 21P
white SMT package, colorless clear resin
LO-P47F OSRAM-LO-P47F Datasheet
525Kb / 22P
white SMT package, colorless clear resin
LO-T770 OSRAM-LO-T770 Datasheet
429Kb / 19P
white SMT package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com