Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LAYT67F Datasheet(PDF) 14 Page - OSRAM GmbH

Part # LAYT67F
Description  white P-LCC-4 package, colorless clear resin
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAYT67F Datasheet(HTML) 14 Page - OSRAM GmbH

Back Button LAYT67F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 16 page
background image
2012-03-16
14
LAY T67F
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note:
Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
Länge / length
Höhe / height
200
±5 (7,874 ±0,1968±)
200
±5 (7,874 ±0,1968)
30
±5 (1,1811 ±0,1968)
OHA00539
OSR
AM
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
Desiccant
Humidity indicator
Barcode label
OSR
AM
Mo
is
tu
re
Le
v
e
l 3
F
lo
o
r
ti
me
1
68
H
o
u
rs
M
o
is
tu
re
L
e
v
el
6
F
lo
or
ti
m
e
6
H
o
u
rs
a
)
H
u
m
id
it
y
Ind
ic
a
to
r
C
a
rd
is
>
10
%
w
h
e
n
re
a
d
a
t
2
3
˚C
±
5
˚C
, o
r
re
fl
o
w
, v
a
p
o
r-
ph
a
se
re
fl
ow
,
o
r
e
q
u
iv
a
le
n
t
p
ro
ce
s
si
n
g
(p
e
a
k
p
a
c
k
a
g
e
2
. A
ft
e
r
th
is
b
ag
is
o
p
e
n
e
d
,
d
e
vi
c
e
s
th
a
t w
ill
b
e
s
u
b
je
c
te
d
to
in
fr
a
re
d
1
.
S
h
e
lf
lif
e
in
s
e
al
e
d
b
a
g
:
2
4
m
o
n
th
s
a
t
<
4
0
˚C
a
n
d
<
9
0
%
re
la
ti
v
e
h
um
id
it
y (
R
H).
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l 5a
a
t
fa
ct
o
ry
co
n
d
it
ion
s
o
f
(i
f
b
la
n
k,
se
a
l d
a
te
is
i
d
e
n
ti
cal
w
it
h
d
a
te
co
d
e
).
a
)
M
o
u
n
te
d
wi
th
in
b
)
S
to
re
d
at
b
od
y
te
m
p
.
3
.
D
e
v
ic
e
s
re
q
u
ir
e
b
a
k
ing
,
b
e
fo
re
m
o
u
n
ti
n
g
,
if
:
B
a
g
se
a
l d
a
te
M
o
is
tu
re
Le
ve
l
1
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l 2
Mo
is
tu
re
L
e
v
e
l 2
a
4
.
If
b
ak
in
g
is
re
q
uir
e
d
,
b
)
2a
o
r
2
b
is
n
o
t
m
e
t.
D
a
te
a
nd
t
im
e
o
p
e
n
e
d
:
re
fe
re
n
ce
IP
C
/J
E
DE
C
J
-S
T
D
-0
33
fo
r
b
a
k
e
p
ro
c
e
du
re
.
F
lo
o
r
ti
m
e
s
e
e
b
e
lo
w
If
b
la
n
k,
se
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
Fl
o
o
r
ti
me
>
1
Ye
a
r
Fl
oo
r tim
e
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
tim
e
4
We
e
k
s
1
0
%
RH
.
_
<
M
o
is
tu
re
L
ev
e
l 4
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
5
˚C
).
OP
T
O
S
EM
IC
O
N
D
U
C
TO
R
S
M
O
IST
U
RE
S
E
N
S
IT
IV
E
T
his
b
ag
co
nt
ain
s
C
A
U
T
IO
N
F
lo
o
r
ti
m
e
7
2
Ho
u
rs
F
lo
o
r t
im
e
48
Ho
u
rs
Fl
o
o
r
ti
m
e
2
4
H
o
u
rs
3
0
˚
C
/6
0%
R
H.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k,
s
e
e
ba
r
c
o
d
e
la
b
e
l
OHA02044
1
0
1
1
210
021
998
0
2
45
1
0
1
1
210
021
998
0
2
45
Packing
Sealing label
Barcode label
M
o
ist
u
re
L
ev
e
l
3F
lo
o
r
tim
e
16
8
H
o
u
rs
Mo
is
tur
e
L
e
v
e
l
6
F
loor
ti
me
6
H
o
ur
s
a
) Hu
mi
di
ty
I
n
di
ca
to
r
Card
is
>
10%
w
h
en
re
ad
a
t 2
3
˚C
±
5
˚C
, or
re
fl
o
w,
v
a
p
or
-p
h
a
se
r
ef
lo
w,
o
r
e
qu
ival
e
nt
pr
o
c
e
s
s
ing
(p
e
a
k
p
a
ckag
e
2
. A
ft
e
r
thi
s
b
a
g
is
o
p
e
n
e
d
,
d
e
v
ices
t
h
at
w
ill
b
e
su
b
je
c
te
d
to
in
fr
ar
e
d
1
.
Sh
e
lf
life
in
sea
led
ba
g
: 2
4
m
on
th
s
at
<
4
0
˚C
a
n
d
<
9
0
%
rela
ti
v
e
hu
mi
d
it
y
(R
H)
.
Mo
ist
u
re
Le
v
e
l
5
a
a
t f
a
c
to
ry
con
d
iti
o
ns
o
f
(if
b
la
n
k
,
se
al
d
a
te
is
ide
n
ti
c
al
w
it
h
da
te
co
d
e)
.
a)
M
o
un
ted
w
ith
in
b)
S
to
re
d
a
t
b
o
dy
te
m
p.
3.
D
ev
ice
s
re
q
ui
re
b
a
ki
n
g
, bef
o
re
m
o
u
n
ti
n
g,
if
:
B
a
g
s
e
a
l
d
a
te
Moi
s
tu
re
Le
v
e
l
1
Mo
ist
u
re
L
e
ve
l 2
Mo
is
tur
e
L
e
ve
l
2
a
4.
If
b
a
k
in
g
i
s
re
q
u
ire
d
,
b
)
2
a
o
r
2
b
is
n
o
t
me
t.
D
at
e
a
nd
ti
m
e
op
e
ne
d
:
ref
e
ren
c
e
IPC
/J
ED
EC
J-ST
D
-03
3
fo
r
b
a
ke
pr
o
ce
d
u
re.
F
loo
r
time
se
e
b
e
lo
w
If
bl
an
k
, s
e
e
ba
r
co
d
e
la
b
e
l
F
loo
r tim
e
>
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
time
1
Ye
ar
F
lo
o
r
time
4
W
e
e
k
s
10
%
R
H.
_
<
Mo
is
ture
Le
v
e
l
4
Mo
is
tu
re
Le
v
e
l 5
˚C
).
OP
TO
S
E
M
IC
O
N
DU
CT
ORS
MO
ISTUR
E
SEN
S
ITI
V
E
T
h
is
ba
g
co
nta
in
s
CA
U
T
IO
N
Fl
o
o
r ti
me
72
H
o
u
rs
F
lo
o
r t
ime
4
8
H
ou
rs
F
lo
or
t
ime
2
4
H
o
ur
s
30
˚C
/6
0
%
RH
.
_
<
LE
VE
L
If
b
la
n
k
, s
e
e
ba
r
co
d
e
la
b
e
l
Barcode label



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com