Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LAYT67F Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LAYT67F
Description  white P-LCC-4 package, colorless clear resin
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAYT67F Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LAYT67F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
2012-03-16
2
LAY T67F
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt und
Farbe
geliefert.
Z.B.:
LAY T67F-AABB-1-1+AABA-45-1
bedeutet,
dass
auf
dem
Gurt
nur
eine
der
Helligkeitsgruppen AA, AB, BA oder BB für amber enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur
eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LAY T67F-AABB-1-1+AABA-45- bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine
der
Wellenlängengruppen
-4
oder
-5
enthalten
ist
(siehe
Seite 5
für
nähere
Information).
Z.
B.:
LAY T67F-AABB-1-1+AABA-45-
das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LAY T67F-AABB-1-1+AABA-45-1 bedeutet, dass nach
Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3 oder -4 enthalten
(siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt
werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for
explanation). Only one group per color will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups per color
on each reel). E.g. LAY T67F-AABB-1-1+AABA-45-1 means that only one group AA, AB, BA or BB for amber will
be shippable for any one reel and color.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. LAY T67F-AABB-1-1+AABA-45- means that only 1 wavelength group -4 or -5 will be
shippable (see page 5 for explanation). E.g. LAY T67F-AABB-1-1+AABA-45-
the device will be shiped
within the specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.)
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups
will be shipped on any one reel. LAY T67F-AABB-1-1+AABA-45-1 means that only 1 forward voltage group -3 or -4
will be shippable.
In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5 for explanation)
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous Intensity
1) page 15
I
F = 50 mA
I
V (mcd)
Bestellnummer
Ordering Code
amber
yellow
LAY T67F-AABB-1-1+AABA-45-1 amber /
yellow
1120 ...2800
1120... 2240
on request



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com