Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LECWS2LN Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LECWS2LN
Description  compact lightsource in multi chip SMT technology with silicone lens
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LECWS2LN Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LECWS2LN Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LECWS2LN Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LECWS2LN Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LECWS2LN Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LECWS2LN Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LECWS2LN Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LECWS2LN Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LECWS2LN Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LECWS2LN Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2011-07-25
2
LE CW S2LN
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 9 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LE CW S2LN-NXNZ-5R8T bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
-NX, -NY oder -NZ enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LE CW S2LN-NXNZ-5R8T bedeutet, dass auf einem Gurt nur eine der
Farbortgruppen -5R bis -8T enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 9
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LE CW S2LN-NXNZ-5R8T means that only one group -NX, -NY or -NZ will be shippable for any one
reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped in any one reel . E.g. LE CW S2LN-NXNZ-5R8T means that
only 1 chromaticity coordinate group -5R to -8T will be shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Farbtemperatur
Color
temperature
Lichtstrom
1) Seite 22
Luminous
Flux
1) page 22
I
F = 350 mA
Φ
V (lm)
Lichtstrom
1) Seite 22
Luminous
Flux
1) page 22
I
F = 350 mA
Φ
V (lm)
Bestellnummer
Ordering Code
LE CW S2LN-NXNZ-5U8X
2700K
280 ... 450
355 (typ.)
Q65111A0587
LE CW S2LN-NXNZ-5R8T
3000K
280 ... 450
365 (typ.)
Q65110A9749
LE CW S2LN-NXNZ-5L7N
4000K
280 ... 450
375 (typ.)
Q65111A0586
LE CW S2LN-NXNZ-5H7I
5000K
280 ... 450
375 (typ.)
Q65111A1217



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com