Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LHGBT686 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LHGBT686
Description  white P-LCC-4 package, higher contrast by a black surface
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LHGBT686 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LHGBT686 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LHGBT686 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LHGBT686 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LHGBT686 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LHGBT686 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LHGBT686 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LHGBT686 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LHGBT686 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LHGBT686 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 19 page
background image
LHGB T686
Hyper Multi TOPLED
®
Hyper-Bright LED
Vorläufige Daten / Preliminary Data
Abgekündigt nach OS-PD-2005-002 - wird durch
LATB T686 ersetzt werden
Obsolete acc. to OS-PD-2005-002 - will be replaced by
LATB T686
2005-03-03
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-4 Gehäuse,
Kontrasterhöhung durch schwarze Oberfläche
(RGB-Displays)
• Besonderheit des Bauteils: additive
Farbmischung durch unabhängige
Ansteuerung aller Chips
• Wellenlänge: 645 nm (hyper-rot),
570 nm (grün), 465 nm (blau)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: AlGaAs (hyper-rot), GaP (grün),
GaN (blau)
• optischer Wirkungsgrad: 3 lm/W (hyper-rot),
2,5 lm/W (grün), 1 lm/W (blau)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 8000/Rolle, ø330 mm
Anwendungen
• Anzeigen im Innenbereich
(z.B. Laufschriftanzeigen)
• Leuchtdiodenchips getrennt ansteuerbar
• Vollfarbdisplays bzw. RGB-Displays
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Einkopplung in Lichtleiter
• Für Automobil-Anwendungen nicht geeignet
Features
• package: white P-LCC-4 package, higher
contrast by a black surface (RGB-Displays)
• feature of the device: additive mixture of color
stimuli by independent driving of each chip
• wavelength: 645 nm (hyper-red),
570 nm (green), 465 nm (blue)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: AlGaAs (hyper-red),
GaP (green), GaN (blue)
• optical efficiency: 3 lm/W (hyper-red),
2.5 lm/W (green), 1 lm/W (blue)
• grouping parameter: luminous intensity
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 8000/reel, ø330 mm
Applications
• indoor displays (e.g. light writing displays)
• LED chips can be controlled separately
• full color displays, RGB-Displays
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising, general lighting)
• coupling into light guides
• not suitable for automotive applications


Similar Part No. - LHGBT686

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LHGB-T686 OSRAM-LHGB-T686 Datasheet
655Kb / 19P
white P-LCC-4 package, higher contrast by a black surface (RGB-Displays)
More results

Similar Description - LHGBT686

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LRTBG6TG OSRAM-LRTBG6TG Datasheet
802Kb / 22P
white P-LCC-6 package, higher contrast by a black surface (RGB-Displays) and diffused silicone resin
LBLTLVE67C OSRAM-LBLTLVE67C Datasheet
188Kb / 15P
white P-LCC-4 package
LRTBGFTG OSRAM-LRTBGFTG Datasheet
975Kb / 25P
white P-LCC-6 package, higher contrast by a black surface (RGB-Displays) and diffused silicone resin
LATB-T66B OSRAM-LATB-T66B Datasheet
553Kb / 20P
white P-LCC-4 package; higher contrast by a black surface (RGB-Displays) and diffused resin
LS-E63B OSRAM-LS-E63B Datasheet
205Kb / 16P
white P-LCC-4 package
LS-E67B OSRAM-LS-E67B Datasheet
184Kb / 14P
white P-LCC-4 package
LHGB-T686 OSRAM-LHGB-T686 Datasheet
655Kb / 19P
white P-LCC-4 package, higher contrast by a black surface (RGB-Displays)
LRTB-G6TG OSRAM-LRTB-G6TG Datasheet
802Kb / 22P
white P-LCC-6 package, higher contrast by a black surface (RGB-Displays) and diffused silicone resin
LRTB-GFTG OSRAM-LRTB-GFTG Datasheet
975Kb / 25P
white P-LCC-6 package, higher contrast by a black surface (RGB-Displays) and diffused silicone resin
LRTB-GVTG OSRAM-LRTB-GVTG Datasheet
1Mb / 27P
white PLCC-6 package, diffused silicone resin, higher contrast by a black surface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com